Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1152A Fiches technique (PDF) - Belden Inc.

1152A Datasheet PDF - Belden Inc.
No de pièce 1152A
Télécharger  1152A Télécharger
Taille du fichier   142.01 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  BELDEN [Belden Inc.]
Site Internet  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Description Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Quad Shield, FEP Jkt, CMP

1152A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1152A Datasheet PDF - Belden Inc.

No de pièce 1152A
Télécharger  1152A Click to download

Taille du fichier   142.01 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  BELDEN [Belden Inc.]
Site Internet  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Description Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BCCS, Quad Shield, FEP Jkt, CMP

1152A Fiches technique (HTML) - Belden Inc.


1152A Détails du produit

Product Description
Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid Bare Copper Covered Steel Conductor, FEP Insulation, Foil + 60% Tinned Copper Braid + Foil + 40% Tinned
Copper Braid Shield, FEP Jacket, CMP




Numéro de pièce similaire - 1152A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Heyco.
1152 HEYCO-1152 Datasheet
210Kb / 1P
Female Cord Connectors
logo
Bondhus Corporation.
1152 BONDHUS-1152 Datasheet
352Kb / 2P
HandyHex™ Adjustable Handle
logo
Adafruit Industries
1152 ADAFRUIT-1152 Datasheet
302Kb / 2P
Arcade/Button Quick-Connect Wire Pair - Set of 10 pairs
6-23-17
logo
Walther-Werke
1152 WALTHER-1152 Datasheet
437Kb / 4P
Channel installation sockets IP 44
logo
HellermannTyton.
1152-4-G HELLERMANNTYTON-1152-4-G Datasheet
2Mb / 70P
NorthAmericanProductGuide
More results


Description similaire - 1152A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
General Cable Technolog...
C5785 GENERAL-C5785 Datasheet
75Kb / 2P
1C 18 SOLID BCCS FMPE OAS PVC RG 6/U TYPE QUAD SHIELD COAXIAL CABLE
logo
Belden Inc.
3093A BELDEN-3093A Datasheet
248Kb / 3P
ControlBus?? Coax RG6, #18 Sol BCCS, FEP Ins, QUAD AL Shld, PVDF Jkt, CMP High Temp 150C
3095A BELDEN-3095A Datasheet
259Kb / 3P
ControlBus?? Coax RG11, #14 Sol BCCS, FEP Ins, QUAD AL Shld, PVDF Jkt, CMP
3132A BELDEN-3132A Datasheet
260Kb / 3P
ControlBus?? Coax RG6, #18 Sol BCCS, FEP Ins, QUAD AL Shld, PVDF Jkt, CMP
88760 BELDEN-88760 Datasheet
212Kb / 2P
Electronic, 2 C #18 Str TC, FEP Ins, OS, FEP Jkt, CMP
04-19-2023
88489 BELDEN-88489 Datasheet
161Kb / 2P
Electronic, 4 C #18 Str TC, FEP Ins, FEP Jkt, CMP
05-05-2023
83656 BELDEN-83656 Datasheet
208Kb / 2P
Electronic, 6 C #18 Str TC, FEP Ins, OSTC Brd, FEP Jkt, CMP
01-20-2023
89418 BELDEN-89418 Datasheet
190Kb / 2P
Electronic, 4 C #18 Str TC, FEP Ins, OS, FEP Jkt, CMP
01-20-2023
89740 BELDEN-89740 Datasheet
144Kb / 2P
Electronic, 2 C #18 Str TC, FEP Ins, FEP Jkt, CMP
01-20-2023
7915A BELDEN-7915A Datasheet
158Kb / 3P
Broadband Coax, Series 6, 18 AWG Solid BC, Tri-Shield, PVC Jkt, CM
04-14-2023
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com