Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BT0503D Fiches technique (PDF) - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.

BT0503D Datasheet PDF - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.
No de pièce BT0503D
Télécharger  BT0503D Télécharger
Taille du fichier   224.22 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  XTALTQ [Xtaltq Technologies Co.,Ltd.]
Site Internet  https://www.xtaltq.com/
Logo XTALTQ - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.
Description SMD Package(5.2×3.4mm)

BT0503D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BT0503D Datasheet PDF - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.

No de pièce BT0503D
Télécharger  BT0503D Click to download

Taille du fichier   224.22 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  XTALTQ [Xtaltq Technologies Co.,Ltd.]
Site Internet  https://www.xtaltq.com/
Logo XTALTQ - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.
Description SMD Package(5.2×3.4mm)

BT0503D Fiches technique (HTML) - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.


BT0503D Détails du produit

Features
Provide Stratum Ⅲ Level Frequency Stability
SMD Package(5.2×3.4mm)
Ultra Stable
Wide Temperature Range

Applications
Synthesizer
SDH/SONET
Medical Electronics
Base Stations
Instrumentations




Numéro de pièce similaire - BT0503D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Chengdu Xtaltq Technolo...
BT0503D XTAITQ-BT0503D Datasheet
610Kb / 3P
Temperature Compensated Crystal Oscillator
BT0503D XTAITQ-BT0503D Datasheet
315Kb / 2P
Temperature Compensated Crystal Oscillator
BT0503DC3C106AA XTAITQ-BT0503DC3C106AA Datasheet
315Kb / 2P
Temperature Compensated Crystal Oscillator
BT0503DC3C106AB XTAITQ-BT0503DC3C106AB Datasheet
315Kb / 2P
Temperature Compensated Crystal Oscillator
BT0503DC3C106AC XTAITQ-BT0503DC3C106AC Datasheet
315Kb / 2P
Temperature Compensated Crystal Oscillator
More results


Description similaire - BT0503D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kingbright Corporation
WP1384AD-ID KINGBRIGHT-WP1384AD-ID Datasheet
249Kb / 4P
3.4mm RIGHT ANGLE LED INDICATOR
WP1384AD-SRD KINGBRIGHT-WP1384AD-SRD Datasheet
248Kb / 4P
3.4mm RIGHT ANGLE LED INDICATOR
WP1384AD-YD KINGBRIGHT-WP1384AD-YD Datasheet
248Kb / 4P
3.4mm RIGHT ANGLE LED INDICATOR
WP1384AL-GD KINGBRIGHT-WP1384AL-GD Datasheet
251Kb / 4P
3.4mm RIGHT ANGLE LED INDICATOR
logo
Johanson Technology Inc...
5250BL15B100 JOHANSON-5250BL15B100 Datasheet
125Kb / 2P
5.2 GHz Balun
logo
List of Unclassifed Man...
SPMWHT520AN2BAA0S0 ETC2-SPMWHT520AN2BAA0S0 Datasheet
1Mb / 18P
Lead Frame Type LED Package (5.2 * 6.0 * t 1.3mm)
logo
API Technologies Corp
CMD154 APITECH-CMD154 Datasheet
116Kb / 1P
5.2 / 5.7 Duplexer
logo
CRYSTEK CORPORATION
CS-DF-MJB CRYSTEKMICROWAVE-CS-DF-MJB Datasheet
88Kb / 2P
3.4mm jack, Solder Clamp
logo
Xtaltq Technologies Co....
BT0503C XTALTQ-BT0503C Datasheet
228Kb / 2P
SMD Package (5.2×3.4mm)
Aug.30. 2016
BT0507C XTALTQ-BT0507C Datasheet
253Kb / 2P
SMD Package(5.2×3.4mm)
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com