Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI2306A Fiches technique (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

SI2306A Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
No de pièce SI2306A
Télécharger  SI2306A Télécharger
Taille du fichier   1583.01 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Site Internet  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Description N-Channel 30-V (D-S) MOSFET

SI2306A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SI2306A Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

No de pièce SI2306A
Télécharger  SI2306A Click to download

Taille du fichier   1583.01 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Site Internet  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Description N-Channel 30-V (D-S) MOSFET

SI2306A Fiches technique (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


SI2306A Détails du produit

Features
VDS (V) = 30V
RDS(ON) < 35mΩ (VGS =-10V), ID=4A
RDS(ON) < 50mΩ(VGS =-4.5V),ID=3.5A




Numéro de pièce similaire - SI2306A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EVER SEMICONDUCTOR CO.,...
SI2306A EVVOSEMI-SI2306A Datasheet
1Mb / 5P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev:2023A2
More results


Description similaire - SI2306A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
23-Nov-98
SI1304BDL VISHAY-SI1304BDL_08 Datasheet
123Kb / 7P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
03-Oct-05
SI1426DH VISHAY-SI1426DH_08 Datasheet
71Kb / 5P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
18-Feb-02
SI2316BDS VISHAY-SI2316BDS Datasheet
107Kb / 6P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
02-Jul-07
SI3424BDV VISHAY-SI3424BDV Datasheet
144Kb / 7P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-Dec-07
SI3454CDV VISHAY-SI3454CDV Datasheet
144Kb / 7P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
26-May-08
SI3456CDV VISHAY-SI3456CDV Datasheet
138Kb / 7P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
04-Feb-08
SUM90N03-2M2P VISHAY-SUM90N03-2M2P Datasheet
136Kb / 6P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
10-Sep-07
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI2304DS KEXIN-KI2304DS Datasheet
49Kb / 2P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
KI1304BDL KEXIN-KI1304BDL Datasheet
71Kb / 2P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com