Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RY1020S Fiches technique (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

RY1020S Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
No de pièce RY1020S
Télécharger  RY1020S Télécharger
Taille du fichier   252.15 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc Silicon PNP Power Transistor

RY1020S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
RY1020S Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

No de pièce RY1020S
Télécharger  RY1020S Click to download

Taille du fichier   252.15 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc Silicon PNP Power Transistor

RY1020S Fiches technique (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


RY1020S Détails du produit

DESCRIPTION
·Collector-Emitter Breakdown Voltage
-V(BR)CEO= -60V(Min)
·Collector-Emitter Saturation Voltage
-VCE(sat)= -1.1 V(Max) @IC=-4A
APPLICATIONS
·Designed for power amplifier,high speed switching and
regulated power supply applications.




Numéro de pièce similaire - RY1020S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Barry
RY1005BA-1000JN-2S BARRY-RY1005BA-1000JN-2S Datasheet
147Kb / 2P
8W 1005 AlN SMT Chip Resistor w/ Isolated Center Pad
REV.D MAR 9 2020
RY1005BA-1000JN-2STR BARRY-RY1005BA-1000JN-2STR Datasheet
147Kb / 2P
8W 1005 AlN SMT Chip Resistor w/ Isolated Center Pad
REV.D MAR 9 2020
RY1005BA-1000JN-2SWP BARRY-RY1005BA-1000JN-2SWP Datasheet
147Kb / 2P
8W 1005 AlN SMT Chip Resistor w/ Isolated Center Pad
REV.D MAR 9 2020
RY1005BA-1001JN-2S BARRY-RY1005BA-1001JN-2S Datasheet
147Kb / 2P
8W 1005 AlN SMT Chip Resistor w/ Isolated Center Pad
REV.D MAR 9 2020
RY1005BA-1001JN-2STR BARRY-RY1005BA-1001JN-2STR Datasheet
147Kb / 2P
8W 1005 AlN SMT Chip Resistor w/ Isolated Center Pad
REV.D MAR 9 2020
More results


Description similaire - RY1020S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA743 ISC-2SA743 Datasheet
104Kb / 2P
isc Silicon PNP Power Transistor
BDX20 ISC-BDX20 Datasheet
77Kb / 2P
isc Silicon PNP Power Transistor
BD908 ISC-BD908 Datasheet
106Kb / 2P
isc Silicon PNP Power Transistor
2SA1758 ISC-2SA1758 Datasheet
102Kb / 2P
isc Silicon PNP Power Transistor
2SA744 ISC-2SA744 Datasheet
72Kb / 2P
isc Silicon PNP Power Transistor
2SA1301 ISC-2SA1301 Datasheet
78Kb / 2P
isc Silicon PNP Power Transistor
2SA1386 ISC-2SA1386 Datasheet
148Kb / 3P
isc Silicon PNP Power Transistor
MJE2901T ISC-MJE2901T Datasheet
101Kb / 2P
isc Silicon PNP Power Transistor
2SA671 ISC-2SA671 Datasheet
113Kb / 2P
isc Silicon PNP Power Transistor
2SB679 ISC-2SB679 Datasheet
79Kb / 2P
isc Silicon PNP Power Transistor
More results




À propos de Inchange Semiconductor Company Limited


Inchange Semiconductor Company Limited est une société chinoise de semi-conducteurs fondée en 1997.

La société fournit une large gamme de produits, notamment des dispositifs d'énergie discrets et analogiques et des diodes pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Inchange est connu pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.

La société a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs d'électricité et de diodes dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com