Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

39000077 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

39000077 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 39000077
Télécharger  39000077 Télécharger
Taille du fichier   298.64 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Description MINIFIT JR SR R-R 2 CIRCUIT 150MM Sn

39000077 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
39000077 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 39000077
Télécharger  39000077 Click to download

Taille du fichier   298.64 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Description MINIFIT JR SR R-R 2 CIRCUIT 150MM Sn

39000077 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Numéro de pièce similaire - 39000077

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
111Kb / 1P
2 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 180MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
111Kb / 1P
2 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 500MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
121Kb / 1P
3 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 180MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
122Kb / 1P
3 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 500MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
133Kb / 1P
4 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 180MM
2023/03/29
More results


Description similaire - 39000077

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
2174651061 MOLEX-2174651061 Datasheet
291Kb / 1P
ULTRA-FIT SR R-R 6CKT 150MM DISC Sn
2021/01/22
2147551021 MOLEX-2147551021 Datasheet
506Kb / 1P
MICRO-FIT3.0 R-R 2 CIRCUIT 150MM Sn
2020/01/18
2147501043 MOLEX-2147501043 Datasheet
300Kb / 1P
MICROFIT 3.0 SR R-R 4KCKT 150MM Sn
2020/05/14
2147501051 MOLEX-2147501051 Datasheet
310Kb / 1P
MICROFIT 3.0 SR R-R 5KCKT 150MM Sn
2020/05/14
2153201031 MOLEX-2153201031 Datasheet
309Kb / 1P
MINIFIT JR SR R-R 3 CIRCUIT 150MM Sn
2020/05/28
2153211061 MOLEX-2153211061 Datasheet
327Kb / 1P
MINIFIT JR SR R-S 6 CIRCUIT 150MM Sn
2020/05/28
2162801021 MOLEX-2162801021 Datasheet
427Kb / 1P
MX150 R-R SR 2ckt 150mm Sn sealed cable
2020/08/31
2162801031 MOLEX-2162801031 Datasheet
405Kb / 1P
MX150 R-R SR 3ckt 150mm Sn sealed cable
2020/08/31
2174651041 MOLEX-2174651041 Datasheet
275Kb / 1P
ULTRA-FIT SR R-R 4CKT 150MM DISC Sn
2021/01/22
2177961101 MOLEX-2177961101 Datasheet
307Kb / 1P
KK 2.54 SR R-R 10CKT 150MM DISC Sn
2021/01/11
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com