Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2152793603 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

2152793603 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 2152793603
Télécharger  2152793603 Télécharger
Taille du fichier   322.09 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Description NTC EPOXY - 4035, 25MM, 10K,1%

2152793603 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2152793603 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 2152793603
Télécharger  2152793603 Click to download

Taille du fichier   322.09 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Description NTC EPOXY - 4035, 25MM, 10K,1%

2152793603 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Numéro de pièce similaire - 2152793603

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
2152793605 MOLEX-2152793605 Datasheet
322Kb / 1P
NTC EPOXY - 4035 40MM 10K 1%
2021/03/05
2152793607 MOLEX-2152793607 Datasheet
323Kb / 1P
NTC EPOXY - 4035 100MM 10K 1%
2021/03/05
More results


Description similaire - 2152793603

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
2152703607 MOLEX-2152703607 Datasheet
321Kb / 1P
NTC EPOXY - 3600 100MM 10K 1%
2021/03/05
2152743607 MOLEX-2152743607 Datasheet
327Kb / 1P
NTC EPOXY - 3964 100MM 10K 1%
2021/03/05
2152793007 MOLEX-2152793007 Datasheet
256Kb / 1P
NTC EPOXY - 4035 100MM 100K 1%
2021/03/05
2152793607 MOLEX-2152793607 Datasheet
323Kb / 1P
NTC EPOXY - 4035 100MM 10K 1%
2021/03/05
2152743605 MOLEX-2152743605 Datasheet
326Kb / 1P
NTC EPOXY - 3964 40MM 10K 1%
2021/03/05
2152793005 MOLEX-2152793005 Datasheet
255Kb / 1P
NTC EPOXY - 4035 40MM 100K 1%
2021/03/05
2152703603 MOLEX-2152703603 Datasheet
320Kb / 1P
NTC EPOXY - 3600 25MM 10K 1%
2021/03/05
2152703605 MOLEX-2152703605 Datasheet
320Kb / 1P
NTC EPOXY - 3600 40MM 10K 1%
2021/03/05
2152743603 MOLEX-2152743603 Datasheet
326Kb / 1P
NTC EPOXY - 3964 25MM 10K 1%
2021/03/05
2152793605 MOLEX-2152793605 Datasheet
322Kb / 1P
NTC EPOXY - 4035 40MM 10K 1%
2021/03/05
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com