Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UPD754302GS-XXX-A Fiches technique (PDF) - Renesas Technology Corp

UPD754302GS-XXX-A Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No de pièce UPD754302GS-XXX-A
Télécharger  UPD754302GS-XXX-A Télécharger
Taille du fichier   579.23 Kbytes
Page   75 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description MOS INTEGRATED CIRCUIT

UPD754302GS-XXX-A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
UPD754302GS-XXX-A Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No de pièce UPD754302GS-XXX-A
Télécharger  UPD754302GS-XXX-A Click to download

Taille du fichier   579.23 Kbytes
Page   75 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description MOS INTEGRATED CIRCUIT

UPD754302GS-XXX-A Fiches technique (HTML) - Renesas Technology Corp


UPD754302GS-XXX-A Détails du produit

FEATURES
• Low-voltage operation: VDD = 1.8 to 5.5 V
• Internal memory
Program memory (ROM):
2048 × 8 bits (μPD754302, 754302(A))
4096 × 8 bits (μPD754304, 754304(A))
Data memory (RAM): 256 × 4 bits
• Variable instruction execution time effective for highspeed
operation and power saving
0.95, 1.91, 3.81, or 15.3 μs (at 4.19 MHz)
0.67, 1.33, 2.67, or 10.7 μs (at 6.0 MHz)
• Internal serial interface (1 channel)
• Powerful timer function (3 channels)
• Inherits instruction set of existing 75X Series for easy
replacement




Numéro de pièce similaire - UPD754302GS-XXX-A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
UPD754302GS NEC-UPD754302GS Datasheet
316Kb / 74P
4-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
UPD754302GSA NEC-UPD754302GSA Datasheet
316Kb / 74P
4-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
More results


Description similaire - UPD754302GS-XXX-A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
UPD720122 NEC-UPD720122 Datasheet
650Kb / 82P
MOS Integrated Circuit
UPD720110 NEC-UPD720110 Datasheet
405Kb / 32P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD703130 NEC-UPD703130 Datasheet
601Kb / 72P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16874 NEC-UPD16874 Datasheet
218Kb / 19P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16601 NEC-UPD16601 Datasheet
98Kb / 13P
MOS Integrated Circuit
UPD65881GB-P02 NEC-UPD65881GB-P02 Datasheet
76Kb / 8P
MOS Integrated Circuit
UPD121W18AT1F NEC-UPD121W18AT1F Datasheet
265Kb / 16P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD121A10 NEC-UPD121A10 Datasheet
214Kb / 10P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
UPD166021T1F RENESAS-UPD166021T1F Datasheet
382Kb / 25P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
PD166105GS RENESAS-PD166105GS_15 Datasheet
134Kb / 17P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
More results




À propos de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp est une société de semi-conducteurs japonaise qui fournit une large gamme de microcontrôleurs, de systèmes sur puce et de dispositifs analogiques et d'alimentation pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société a été formée en 2010 grâce à la fusion de NEC Electronics Corporation et de la Renesas Technology Corporation.
Renesas est l'un des plus grands fournisseurs de microcontrôleurs au monde et est connu pour son expertise dans le développement de technologies avancées dans des domaines tels que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'électronique automobile.
La société a des opérations dans plus de 20 pays et ses produits sont utilisés dans un large éventail d'applications.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com