Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UPD160062 Fiches technique (PDF) - Renesas Technology Corp

UPD160062 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No de pièce UPD160062
Télécharger  UPD160062 Télécharger
Taille du fichier   351.87 Kbytes
Page   21 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description MOS INTEGRATED CIRCUIT

UPD160062 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
UPD160062 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No de pièce UPD160062
Télécharger  UPD160062 Click to download

Taille du fichier   351.87 Kbytes
Page   21 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description MOS INTEGRATED CIRCUIT

UPD160062 Fiches technique (HTML) - Renesas Technology Corp


UPD160062 Détails du produit

FEATURES
• CMOS level input (2.3 to 3.6 V)
• 420 outputs
• Input of 6 bits (gray scale data) by 6 dots
• Capable of outputting 64 values by means of 5-by-2 external power modules (10 units) and a D/A converter (R-DAC)
• Logic power supply voltage (VDD1) : 2.3 to 3.6 V
• Driver power supply voltage (VDD2) : 8.0 to 9.0 V
• High-speed data transfer: fCLK = 45 MHz (internal data transfer speed when operating at VDD1 = 2.3 V)
• Output dynamic range VSS2 +0.1 V to VDD2 –0.1 V
• Apply for dot-line inversion, n-line inversion and column line inversion
• Output voltage polarity inversion function (POL)
• Input data inversion function (capable of controlling by each input port) (POL21, POL22)
• Current consumption control function (LPC, HPC, Bcont)
• Slim chip




Numéro de pièce similaire - UPD160062

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
UPD160062 NEC-UPD160062 Datasheet
217Kb / 18P
420-OUTPUT TFT-LCD SOURCE DRIVER
UPD160062N NEC-UPD160062N Datasheet
217Kb / 18P
420-OUTPUT TFT-LCD SOURCE DRIVER
UPD160062N-XXX NEC-UPD160062N-XXX Datasheet
217Kb / 18P
420-OUTPUT TFT-LCD SOURCE DRIVER
More results


Description similaire - UPD160062

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
UPD720122 NEC-UPD720122 Datasheet
650Kb / 82P
MOS Integrated Circuit
UPD720110 NEC-UPD720110 Datasheet
405Kb / 32P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD703130 NEC-UPD703130 Datasheet
601Kb / 72P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16874 NEC-UPD16874 Datasheet
218Kb / 19P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16601 NEC-UPD16601 Datasheet
98Kb / 13P
MOS Integrated Circuit
UPD65881GB-P02 NEC-UPD65881GB-P02 Datasheet
76Kb / 8P
MOS Integrated Circuit
UPD121W18AT1F NEC-UPD121W18AT1F Datasheet
265Kb / 16P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD121A10 NEC-UPD121A10 Datasheet
214Kb / 10P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
UPD166021T1F RENESAS-UPD166021T1F Datasheet
382Kb / 25P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
PD166105GS RENESAS-PD166105GS_15 Datasheet
134Kb / 17P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
More results




À propos de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp est une société de semi-conducteurs japonaise qui fournit une large gamme de microcontrôleurs, de systèmes sur puce et de dispositifs analogiques et d'alimentation pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société a été formée en 2010 grâce à la fusion de NEC Electronics Corporation et de la Renesas Technology Corporation.
Renesas est l'un des plus grands fournisseurs de microcontrôleurs au monde et est connu pour son expertise dans le développement de technologies avancées dans des domaines tels que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'électronique automobile.
La société a des opérations dans plus de 20 pays et ses produits sont utilisés dans un large éventail d'applications.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com