Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MTD4P06D Fiches technique (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

MTD4P06D Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
No de pièce MTD4P06D
Télécharger  MTD4P06D Télécharger
Taille du fichier   345.27 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc P-Channel MOSFET Transistor

MTD4P06D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MTD4P06D Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

No de pièce MTD4P06D
Télécharger  MTD4P06D Click to download

Taille du fichier   345.27 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc P-Channel MOSFET Transistor

MTD4P06D Fiches technique (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


MTD4P06D Détails du produit

FEATURES
·Drain Current –ID= -4A@ TC=25℃
·Drain Source Voltage-
: VDSS= -60V(Min)
·Static Drain-Source On-Resistance
: RDS(on) = 0.6Ω(Max)
·100% avalanche tested
·Minimum Lot-to-Lot variations for robust device
performance and reliable operation
DESCRIPTION
·motor drive, DC-DC converter, power switch
and solenoid drive




Numéro de pièce similaire - MTD4P06D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
MTD4P06 MOTOROLA-MTD4P06 Datasheet
177Kb / 5P
POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Inchange Semiconductor ...
MTD4P06I ISC-MTD4P06I Datasheet
378Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MTD4P06RL VBSEMI-MTD4P06RL Datasheet
1,004Kb / 8P
N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results


Description similaire - MTD4P06D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
ISCC1833 ISC-ISCC1833 Datasheet
389Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
FX20KMJ-2 ISC-FX20KMJ-2 Datasheet
315Kb / 2P
Isc P-Channel MOSFET Transistor
ISCPL45D ISC-ISCPL45D Datasheet
316Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
SUD50P06-15 ISC-SUD50P06-15 Datasheet
267Kb / 2P
Isc P-Channel MOSFET Transistor
AOD403 ISC-AOD403 Datasheet
377Kb / 2P
Isc P-Channel MOSFET Transistor
DMP3028LK3 ISC-DMP3028LK3 Datasheet
309Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
DMP4015SK3 ISC-DMP4015SK3 Datasheet
310Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
DMP4051LK3 ISC-DMP4051LK3 Datasheet
310Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
ISCNL266D ISC-ISCNL266D Datasheet
271Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
More results




À propos de Inchange Semiconductor Company Limited


Inchange Semiconductor Company Limited est une société chinoise de semi-conducteurs fondée en 1997.

La société fournit une large gamme de produits, notamment des dispositifs d'énergie discrets et analogiques et des diodes pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Inchange est connu pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.

La société a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs d'électricité et de diodes dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com