Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UPA2451C Fiches technique (PDF) - Renesas Technology Corp

UPA2451C Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No de pièce UPA2451C
Télécharger  UPA2451C Télécharger
Taille du fichier   292.74 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

UPA2451C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
UPA2451C Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No de pièce UPA2451C
Télécharger  UPA2451C Click to download

Taille du fichier   292.74 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

UPA2451C Fiches technique (HTML) - Renesas Technology Corp


UPA2451C Détails du produit

DESCRIPTION
The μ PA2451C is a switching device, which can be driven directly
by a 2.5 V power source.
The μ PA2451C features a low on-state resistance and excellent
switching characteristics, and is suitable for applications such as
power switch of portable machine and so on.
FEATURES
• 2.5 V drive available
• Low on-state resistance
RDS(on)1 = 20.0 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 4.0 A)
RDS(on)2 = 21.0 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 4.0 A)
RDS(on)3 = 25.0 mΩ MAX. (VGS = 3.1 V, ID = 4.0 A)
RDS(on)4 = 32.0 mΩ MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 4.0 A)
• Built-in G-S protection diode against ESD




Numéro de pièce similaire - UPA2451C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
UPA2451C NEC-UPA2451C Datasheet
182Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
UPA2451CTL-E1-A NEC-UPA2451CTL-E1-A Datasheet
182Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
UPA2451CTL-E2-A NEC-UPA2451CTL-E2-A Datasheet
182Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results


Description similaire - UPA2451C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
2SK3113B NEC-2SK3113B Datasheet
202Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP83P06PDG NEC-NP83P06PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP100P04PDG NEC-NP100P04PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
KPA1790 KEXIN-KPA1790 Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA2790GR KEXIN-KPA2790GR Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
2SK3919 KEXIN-2SK3919 Datasheet
45Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SK3635 KEXIN-2SK3635 Datasheet
46Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SJ598 KEXIN-2SJ598 Datasheet
49Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA1750 KEXIN-KPA1750 Datasheet
52Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
More results




À propos de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp est une société de semi-conducteurs japonaise qui fournit une large gamme de microcontrôleurs, de systèmes sur puce et de dispositifs analogiques et d'alimentation pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société a été formée en 2010 grâce à la fusion de NEC Electronics Corporation et de la Renesas Technology Corporation.
Renesas est l'un des plus grands fournisseurs de microcontrôleurs au monde et est connu pour son expertise dans le développement de technologies avancées dans des domaines tels que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'électronique automobile.
La société a des opérations dans plus de 20 pays et ses produits sont utilisés dans un large éventail d'applications.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com