Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IDDD12G65C6 Fiches technique (PDF) - Infineon Technologies AG

IDDD12G65C6 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
No de pièce IDDD12G65C6
Télécharger  IDDD12G65C6 Télécharger
Taille du fichier   651.48 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Description 650V SiC Schottky Diode

IDDD12G65C6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
IDDD12G65C6 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

No de pièce IDDD12G65C6
Télécharger  IDDD12G65C6 Click to download

Taille du fichier   651.48 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Description 650V SiC Schottky Diode

IDDD12G65C6 Fiches technique (HTML) - Infineon Technologies AG


IDDD12G65C6 Détails du produit

Features
 Best in class forward voltage (1.25 V)
 Best in class figure of merit (Qc x VF)
 High dv/dt ruggedness (150 V/ns)

Potential Applications
 Power factor correction in SMPS
 Solar inverter
 Uninterruptible power supply




Numéro de pièce similaire - IDDD12G65C6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
IDDD10G65C6 INFINEON-IDDD10G65C6 Datasheet
666Kb / 9P
6th Generation CoolSiC™ 650V SiC Schottky Diode
Rev. 2.0, 2018-02-06
IDDD16G65C6 INFINEON-IDDD16G65C6 Datasheet
678Kb / 9P
6th Generation CoolSiC™ 650V SiC Schottky Diode
Rev. 2.0, 2018-02-06
More results


Description similaire - IDDD12G65C6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
IDW20G65C5B INFINEON-IDW20G65C5B_15 Datasheet
742Kb / 11P
650V SiC Schottky Diode
Rev. 2.0, 2015-04-13
IDW24G65C5B INFINEON-IDW24G65C5B_15 Datasheet
732Kb / 11P
650V SiC Schottky Diode
Rev. 2.0, 2015-04-13
IDW32G65C5B INFINEON-IDW32G65C5B_15 Datasheet
735Kb / 11P
650V SiC Schottky Diode
Rev. 2.0, 2015-04-13
IDW40G65C5B INFINEON-IDW40G65C5B_15 Datasheet
707Kb / 11P
650V SiC Schottky Diode
Rev. 2.0, 2015-04-13
logo
UnitedSiC.
UJ3D06516TS UNITEDSIC-UJ3D06516TS Datasheet
966Kb / 5P
16A - 650V SiC Schottky Diode
Rev. B, January 2018
UJ3D06520KSD UNITEDSIC-UJ3D06520KSD Datasheet
558Kb / 5P
20A - 650V SiC Schottky Diode
Rev. B, April 2018
UJD06506TS UNITEDSIC-UJD06506TS Datasheet
514Kb / 4P
6A - 650V SiC Schottky Diode
Rev. B, November 2016
logo
Silicon Supplies
SIS650S10AS SS-SIS650S10AS Datasheet
1Mb / 3P
650V 10A SiC Schottky Diode
Rev 1.0 30/10/23
SIS650S20AS SS-SIS650S20AS Datasheet
989Kb / 3P
650V 20A SiC Schottky Diode
Rev 1.0 30/10/23
SIS650S30AS SS-SIS650S30AS Datasheet
1Mb / 3P
650V 30A SiC Schottky Diode
Rev 1.0 30/10/23
More results




À propos de Infineon Technologies AG


Infineon Technologies est l'un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs qui se spécialisent dans la fourniture de solutions de gestion, de sécurité et de contrôle de l'énergie pour une variété d'industries telles que les systèmes automobiles, industriels et de communication.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Neubiberg, en Allemagne.
Infineon propose une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des semi-conducteurs de puissance, des capteurs et d'autres circuits intégrés.
La société a une forte présence sur le marché mondial, avec des opérations et des installations dans divers pays du monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com