Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TPD4E001DCKR-TP Fiches technique (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPD4E001DCKR-TP Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
No de pièce TPD4E001DCKR-TP
Télécharger  TPD4E001DCKR-TP Télécharger
Taille du fichier   576.58 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Site Internet  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Description Low Capactiance 4-Line ESD-Protection

TPD4E001DCKR-TP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TPD4E001DCKR-TP Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

No de pièce TPD4E001DCKR-TP
Télécharger  TPD4E001DCKR-TP Click to download

Taille du fichier   576.58 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Site Internet  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Description Low Capactiance 4-Line ESD-Protection

TPD4E001DCKR-TP Fiches technique (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TPD4E001DCKR-TP Détails du produit

Features
Ultra low capacitance: 1.5pF(Max)
Ultra low leakage: nA level
Low operating voltage: 5.5V
Low clamping voltage
Complies with following standards:
— |IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: +20kV
Contact discharge: +15kV
— IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
) ROHS Compliant




Numéro de pièce similaire - TPD4E001DCKR-TP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TPD4E001DCKR TI-TPD4E001DCKR Datasheet
744Kb / 19P
4-CHANNEL ESD PROTECTION ARRAY WITH 1.5-pF IO CAPACITANCE
TPD4E001DCKR TI1-TPD4E001DCKR Datasheet
1Mb / 28P
Low-Capacitance 4-Channel ESD-Protection for High-Speed Data Interfaces
TPD4E001DCKR TI1-TPD4E001DCKR Datasheet
1Mb / 28P
Low-Capacitance 4-Channel ESD-Protection for High-Speed Data Interfaces
TPD4E001DCKR TI1-TPD4E001DCKR Datasheet
1Mb / 30P
TPD4E001 Low-Capacitance 4-Channel ESD-Protection for High-Speed Data Interfaces
TPD4E001DCKR TI1-TPD4E001DCKR Datasheet
1Mb / 30P
TPD4E001 Low-Capacitance 4-Channel ESD-Protection for High-Speed Data Interfaces
More results


Description similaire - TPD4E001DCKR-TP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SRV05-4 TECHPUBLIC-SRV05-4 Datasheet
1Mb / 4P
Low Capactiance 4-Line TVS Array
TPAZC199-04S TECHPUBLIC-TPAZC199-04S Datasheet
1Mb / 4P
Low Capactiance 4-Line TVS Array
TPCM1293A-04SO TECHPUBLIC-TPCM1293A-04SO Datasheet
1Mb / 4P
Low Capactiance 4-Line TVS Array
TPNUP4114HMR6T1G TECHPUBLIC-TPNUP4114HMR6T1G Datasheet
1Mb / 4P
Low Capactiance 4-Line TVS Array
TPRCLAMP0504F TECHPUBLIC-TPRCLAMP0504F Datasheet
1Mb / 4P
Low Capactiance 4-Line TVS Array
TPSRV05-4HTG TECHPUBLIC-TPSRV05-4HTG Datasheet
1Mb / 4P
Low Capactiance 4-Line TVS Array
NUP2202W1T2G TECHPUBLIC-NUP2202W1T2G Datasheet
1Mb / 4P
Low Capactiance 2-Line ESD Protection
TPNUP2201MR6T1G TECHPUBLIC-TPNUP2201MR6T1G Datasheet
1Mb / 4P
Low Capactiance 2-Line ESD Protection
RCLAMP0504FATCT TECHPUBLIC-RCLAMP0504FATCT Datasheet
1Mb / 4P
Low Capactiance 4-Line TVS Array
logo
Guangdong Youtai Semico...
IP4220CZ6 UMW-IP4220CZ6 Datasheet
725Kb / 4P
Low Capactiance 4-Line TVS Array
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com