Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NP84N03KUF Fiches technique (PDF) - Renesas Technology Corp

NP84N03KUF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No de pièce NP84N03KUF
Télécharger  NP84N03KUF Télécharger
Taille du fichier   302.45 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

NP84N03KUF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
NP84N03KUF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No de pièce NP84N03KUF
Télécharger  NP84N03KUF Click to download

Taille du fichier   302.45 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Description MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

NP84N03KUF Fiches technique (HTML) - Renesas Technology Corp


NP84N03KUF Détails du produit

SWITCHING
N-CHANNEL POWER MOS FET

DESCRIPTION
The NP84N03KUF is N-channel MOS Field Effect
Transistor designed for high current applications.
FEATURES
• Channel temperature 175 degree rating
• Super low on-state resistance
RDS(on) = 3.0 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 42 A)
• Low Ciss: Ciss = 5000 pF TYP.




Numéro de pièce similaire - NP84N03KUF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
NP84N04CHE NEC-NP84N04CHE Datasheet
224Kb / 10P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
NP84N04CHE RENESAS-NP84N04CHE Datasheet
429Kb / 12P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2007
logo
Inchange Semiconductor ...
NP84N04CHE ISC-NP84N04CHE Datasheet
333Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
NEC
NP84N04CHE-S12-AZ NEC-NP84N04CHE-S12-AZ Datasheet
224Kb / 10P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
NP84N04CHE-S12-AZ RENESAS-NP84N04CHE-S12-AZ Datasheet
429Kb / 12P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2007
More results


Description similaire - NP84N03KUF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
2SK3113B NEC-2SK3113B Datasheet
202Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP83P06PDG NEC-NP83P06PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP100P04PDG NEC-NP100P04PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
KPA1790 KEXIN-KPA1790 Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA2790GR KEXIN-KPA2790GR Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
2SK3919 KEXIN-2SK3919 Datasheet
45Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SK3635 KEXIN-2SK3635 Datasheet
46Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SJ598 KEXIN-2SJ598 Datasheet
49Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA1750 KEXIN-KPA1750 Datasheet
52Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
More results




À propos de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp est une société de semi-conducteurs japonaise qui fournit une large gamme de microcontrôleurs, de systèmes sur puce et de dispositifs analogiques et d'alimentation pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société a été formée en 2010 grâce à la fusion de NEC Electronics Corporation et de la Renesas Technology Corporation.
Renesas est l'un des plus grands fournisseurs de microcontrôleurs au monde et est connu pour son expertise dans le développement de technologies avancées dans des domaines tels que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'électronique automobile.
La société a des opérations dans plus de 20 pays et ses produits sont utilisés dans un large éventail d'applications.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com