Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CEP65N15 Fiches technique (PDF) - CET-MOS Technology Corp.

CEP65N15 Datasheet PDF - CET-MOS Technology Corp.
No de pièce CEP65N15
Télécharger  CEP65N15 Télécharger
Taille du fichier   511.73 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  CET-MOS [CET-MOS Technology Corp.]
Site Internet  https://www.cet-mos.com/en/index.asp
Logo CET-MOS - CET-MOS Technology Corp.
Description N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

CEP65N15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
CEP65N15 Datasheet PDF - CET-MOS Technology Corp.

No de pièce CEP65N15
Télécharger  CEP65N15 Click to download

Taille du fichier   511.73 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  CET-MOS [CET-MOS Technology Corp.]
Site Internet  https://www.cet-mos.com/en/index.asp
Logo CET-MOS - CET-MOS Technology Corp.
Description N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

CEP65N15 Fiches technique (HTML) - CET-MOS Technology Corp.


CEP65N15 Détails du produit

FEATURES
150V, 62A, RDS(ON) = 19mW @VGS = 10V.
Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
High power and current handing capability.
TO-220 & TO-263 package.
RoHS compliant.

Synchronous rectification for AC-DC SMPS.
Applications
Motor control for 48V-80V systems .
Isolated DC-DC converters .
ORing switches and circuit breakers in 48V systems
Uninterruptable power supplies (UPS) .




Numéro de pièce similaire - CEP65N15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Chino-Excel Technology
CEP655N CET-CEP655N Datasheet
106Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP658N CET-CEP658N Datasheet
491Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP65A3 CET-CEP65A3 Datasheet
101Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Description similaire - CEP65N15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
PHD83N03LT PHILIPS-PHD83N03LT Datasheet
282Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-16 July 2001
PHP112N06T PHILIPS-PHP112N06T Datasheet
262Kb / 14P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-07 March 2001
PHP47NQ10T PHILIPS-PHP47NQ10T Datasheet
267Kb / 14P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-16 May 2001
PHP78NQ03LT PHILIPS-PHP78NQ03LT Datasheet
292Kb / 14P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-14 November 2001
SI4410DY PHILIPS-SI4410DY Datasheet
266Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 02-05 July 2001
SI4416DY PHILIPS-SI4416DY Datasheet
253Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-05 June 2001
SI4420DY PHILIPS-SI4420DY Datasheet
254Kb / 12P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-28 May 2001
SI9956DY PHILIPS-SI9956DY Datasheet
253Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-16 July 2001
logo
Fairchild Semiconductor
FDC633N FAIRCHILD-FDC633N Datasheet
278Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
FDT459N FAIRCHILD-FDT459N Datasheet
89Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com