Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ARS-2110 Fiches technique (PDF) - Advantech Co., Ltd.

ARS-2110 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.
No de pièce ARS-2110
Télécharger  ARS-2110 Télécharger
Taille du fichier   1060.13 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Description EN50155 Intel® Atom™ E3845 Fanless Box PC

ARS-2110 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
ARS-2110 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.

No de pièce ARS-2110
Télécharger  ARS-2110 Click to download

Taille du fichier   1060.13 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Description EN50155 Intel® Atom™ E3845 Fanless Box PC

ARS-2110 Fiches technique (HTML) - Advantech Co., Ltd.


ARS-2110 Détails du produit

Features
ƒ Intel® Atom™ Processor E3845
ƒ Dual Independent Display: VGA and DVI
ƒ M12 connector for Ethernet and USB interfaces MiniPCIe Expansions, Wi-Fi,
LTE, and GPS, RAID 0/1 Support (Expansion Slots)
ƒ EN50155 Compliant
ƒ Power Input Range Covers 24V/72V/110V (±40%)
ƒ TX Temperature Level:-40 ~ 70 °C (85 °C for 10 minutes) with EN45545
Compliant
ƒ EN50121 EMC Standards IEC61373 Body Mount Class B IP50 Rating




Numéro de pièce similaire - ARS-2110

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Advantech Co., Ltd.
ARS-2110TX-10A1E ADVANTECH-ARS-2110TX-10A1E Datasheet
730Kb / 2P
EN50155 Intel Atom E3845 Fanless Box PC
ARS-2110TX-20A1E ADVANTECH-ARS-2110TX-20A1E Datasheet
730Kb / 2P
EN50155 Intel Atom E3845 Fanless Box PC
ARS-2110TX-30A1E ADVANTECH-ARS-2110TX-30A1E Datasheet
730Kb / 2P
EN50155 Intel Atom E3845 Fanless Box PC
ARS-2110TX-40A1E ADVANTECH-ARS-2110TX-40A1E Datasheet
730Kb / 2P
EN50155 Intel Atom E3845 Fanless Box PC
ARS-2110TX ADVANTECH-ARS-2110TX_15 Datasheet
730Kb / 2P
EN50155 Intel Atom E3845 Fanless Box PC
More results


Description similaire - ARS-2110

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Advantech Co., Ltd.
ARS-2110TX ADVANTECH-ARS-2110TX_15 Datasheet
730Kb / 2P
EN50155 Intel Atom E3845 Fanless Box PC
logo
Contec Co., Ltd
BX-220 CONTEC-BX-220 Datasheet
299Kb / 3P
BOX-PC Fanless, Atom E3845 1.91GHz
BX-320 CONTEC-BX-320 Datasheet
439Kb / 3P
BOX-PC Fanless, Atom E3845 1.9GHz
BX-825D CONTEC-BX-825D Datasheet
376Kb / 3P
BOX-PC Fanless, Atom E3845 1.91GHz DVI-I, DisplayPort
BX-830 CONTEC-BX-830 Datasheet
323Kb / 3P
BOX-PC Wide Temperature, Atom E3845, Fanless
BX-956S CONTEC-BX-956S Datasheet
472Kb / 3P
BOX-PC Fanless, Atom E3845 1.91GHz
logo
Advantech Co., Ltd.
ARK-2231R ADVANTECH-ARK-2231R Datasheet
1Mb / 3P
EN50155 Intel® Atom E3845 SoC Rolling Stock Fanless System
3-Aug-2022
ARK-2232L ADVANTECH-ARK-2232L Datasheet
1Mb / 4P
Intel® Atom® E3940 SoC Modular Fanless Box PC
15-Dec-2020
ARS-2610 ADVANTECH-ARS-2610 Datasheet
623Kb / 2P
EN50155 Intel® i7-6600U/i7-7600U Fanless Railway Box PC
15-Pep-2017
logo
AAEON Technology
BOXER-6313U AAEON-BOXER-6313U Datasheet
412Kb / 2P
In-Vehicle Box PC with Intel® Atom™ E3845, 1.91 GHz Processor
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com