Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RHFL4913ESY3305V Fiches technique (PDF) - STMicroelectronics

RHFL4913ESY3305V Datasheet PDF - STMicroelectronics
No de pièce RHFL4913ESY3305V
Télécharger  RHFL4913ESY3305V Télécharger
Taille du fichier   1038.61 Kbytes
Page   20 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description Rad-hard positive fixed voltage regulator

RHFL4913ESY3305V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
RHFL4913ESY3305V Datasheet PDF - STMicroelectronics

No de pièce RHFL4913ESY3305V
Télécharger  RHFL4913ESY3305V Click to download

Taille du fichier   1038.61 Kbytes
Page   20 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description Rad-hard positive fixed voltage regulator

RHFL4913ESY3305V Fiches technique (HTML) - STMicroelectronics


RHFL4913ESY3305V Détails du produit

Description
The RHFL4913XX25, RHFL4913XX33 and RHFL4913XX50 belong to a highperformance rad-hard positive fixed voltage regulator family. Available in various
hermetic ceramic packages, they are suitable for harsh environments. Input supply
range is up to 12 V. These devices are QML-V qualified, DLA SMD are 5962F02534 /
02535 / 02536.

Features
• 2 and 3 A low dropout voltage
• Embedded overtemperature and overcurrent protection
• Adjustable current limitation
• Output overload monitoring/signalling
• Fixed 2.5 V, 3.3 V, 5.0 V output voltages
• Inhibit (ON/OFF) TTL-compatible control
• Programmable output short-circuit current
• Remote sensing operation
• Rad-hard: tested up to 300 krad Mil Std 883E Method 1019.6 low dose rate
conditions
• Heavy Ion, SEL immune
• QML-V qualified, DLA SMD are 5962F02534 / 02535 / 02536




Numéro de pièce similaire - RHFL4913ESY3305V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
RHFL4913ESY3305V STMICROELECTRONICS-RHFL4913ESY3305V Datasheet
185Kb / 11P
RAD-HARD POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
05-May-2004
RHFL4913ESY3305V STMICROELECTRONICS-RHFL4913ESY3305V Datasheet
266Kb / 19P
Rad-hard positive fixed voltage regulator
26-Aug-2008
RHFL4913ESY3305V STMICROELECTRONICS-RHFL4913ESY3305V Datasheet
273Kb / 19P
Rad-hard positive fixed voltage regulator
19-Oct-2010
More results


Description similaire - RHFL4913ESY3305V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
RHFL4913 STMICROELECTRONICS-RHFL4913 Datasheet
185Kb / 11P
RAD-HARD POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
05-May-2004
RHFL4913 STMICROELECTRONICS-RHFL4913_07 Datasheet
418Kb / 16P
Rad-Hard Adjustable positive voltage regulator
26-Jan-2007
RHFL4913_0711 STMICROELECTRONICS-RHFL4913_0711 Datasheet
433Kb / 19P
Rad-hard adjustable positive voltage regulator
23-Nov-2007
RHFL4913XX15 STMICROELECTRONICS-RHFL4913XX15 Datasheet
266Kb / 19P
Rad-hard positive fixed voltage regulator
26-Aug-2008
RHFL4913A STMICROELECTRONICS-RHFL4913A Datasheet
426Kb / 20P
Rad-hard adjustable positive voltage regulator
21-Jan-2010
RHFL4913XX25 STMICROELECTRONICS-RHFL4913XX25_10 Datasheet
273Kb / 19P
Rad-hard positive fixed voltage regulator
19-Oct-2010
RHFL4913A STMICROELECTRONICS-RHFL4913A_12 Datasheet
302Kb / 20P
Rad-hard adjustable positive voltage regulator
20-Aug-2012
RHFL6000A STMICROELECTRONICS-RHFL6000A Datasheet
1Mb / 31P
2 A rad-hard adjustable positive voltage regulator
12-Oct-2015
logo
Anaren Microwave
MSK5953RH ANAREN-MSK5953RH Datasheet
1Mb / 9P
RAD HARD DUAL POSITIVE LDO ADJ VOLTAGE REGULATOR
logo
STMicroelectronics
RHFL4913XX15 STMICROELECTRONICS-RHFL4913XX15_V01 Datasheet
1Mb / 32P
1.5 V rad-hard positive fixed voltage regulator
17-Dec-2015
More results




À propos de STMicroelectronics


Stmicroelectronics est un fabricant multinational d'électronique et de semi-conducteurs basé à Genève, en Suisse.

La société propose une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des amplificateurs de puissance et des circuits intégrés pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Fondée en 1987, Stmicroelectronics a des opérations dans plus de 100 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com