Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IPD50N04S4-08 Fiches technique (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

IPD50N04S4-08 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
No de pièce IPD50N04S4-08
Télécharger  IPD50N04S4-08 Télécharger
Taille du fichier   2416.1 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Site Internet  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Description 40V N-Channel MOSFET

IPD50N04S4-08 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
IPD50N04S4-08 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

No de pièce IPD50N04S4-08
Télécharger  IPD50N04S4-08 Click to download

Taille du fichier   2416.1 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Site Internet  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Description 40V N-Channel MOSFET

IPD50N04S4-08 Fiches technique (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


IPD50N04S4-08 Détails du produit

Features
Vds=60V, ID=53A
RDS(ON) 12mQ@VGS=10V
RDS(ON) 17m2@VGs=4.5V




Numéro de pièce similaire - IPD50N04S4-08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
IPD50N04S4-08 INFINEON-IPD50N04S4-08 Datasheet
160Kb / 9P
OptiMOS-T2 Power-Transistor
Rev. 1.0 2010-04-13
More results


Description similaire - IPD50N04S4-08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4484 AOSMD-AO4484_10 Datasheet
185Kb / 4P
40V N-Channel MOSFET
AOL1242 AOSMD-AOL1242 Datasheet
266Kb / 6P
40V N-Channel MOSFET
AON2240 AOSMD-AON2240 Datasheet
296Kb / 6P
40V N-Channel MOSFET
AON6442 AOSMD-AON6442 Datasheet
244Kb / 6P
40V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSFD4004 GOOD-ARK-SSFD4004 Datasheet
1Mb / 7P
40V N-Channel MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPM4060ND56-1 TECHPUBLIC-TPM4060ND56-1 Datasheet
1Mb / 5P
40V N-Channel MOSFET
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com