Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

87407CY Fiches technique (PDF) - Alpha Wire

87407CY Datasheet PDF - Alpha Wire
No de pièce 87407CY
Télécharger  87407CY Télécharger
Taille du fichier   99.23 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Site Internet  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Description Customer Specification

87407CY Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
87407CY Datasheet PDF - Alpha Wire

No de pièce 87407CY
Télécharger  87407CY Click to download

Taille du fichier   99.23 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Site Internet  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Description Customer Specification

87407CY Fiches technique (HTML) - Alpha Wire


87407CY Détails du produit

Construction
1) Component 1 7 X 1 COND
a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Bare Copper 0.059
b) Insulation 0.016" Wall, Nom. TPES(Hytrel) 0.091
(1) Print
ALPHANUMERIC NUMBERS - 1-ONE ALTERNATING AND
INVERTED
(2) Color Code Alpha Wire Color Code KX
Cond Color Cond Color Cond Color
1
GREEN/YELLOW
4 BLACK#3 7 BLACK#6
2 BLACK#1 5 BLACK#4
3 BLACK#2 6 BLACK#5
2) Cable Assembly 7 Components Cabled
a) Twists: 1.5 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap
PTFE(skived) Tape, 25% Overlap,
Min.
3) Shield
Tinned Copper SPIRAL Shield,90%
Coverage, Min.
4) Jacket
0.050" Wall, Nom.,Polyurethane
(TPU)
0.429 (0.446 Max.)
a) Color(s) BLACK
b) Jacket Separator
PTFE(skived) Tape, 25% Overlap,
Min.
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 87407CY
XTRAGUARD(R) FLEXIBLE TORSION CABLE - RU AWM
20234 --- LLXXXXXX CSA AWM I/II A/B 80C
600 VOLTS FT1 CE ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of
manufacture.]




Numéro de pièce similaire - 87407CY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Alpha Wire
87407 ALPHAWIRE-87407 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specification
3/17/2023
More results


Description similaire - 87407CY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com