Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BZY97C3V3 Fiches technique (PDF) - STMicroelectronics

BZY97C3V3 Datasheet PDF - STMicroelectronics
No de pièce BZY97C3V3
Télécharger  BZY97C3V3 Télécharger
Taille du fichier   124.94 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description ZENER DIODES

BZY97C3V3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BZY97C3V3 Datasheet PDF - STMicroelectronics

No de pièce BZY97C3V3
Télécharger  BZY97C3V3 Click to download

Taille du fichier   124.94 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description ZENER DIODES

BZY97C3V3 Fiches technique (HTML) - STMicroelectronics


BZY97C3V3 Détails du produit

- VOLTAGE RANGE: 3.3V TO 200V
- HERMETICALLY SEALED PLASTIC CASE
- PACKAGEAGCORDING TONORMALZATION
CCTU: F 126
- PRO ELECTRON REGISTRATION
- HIGH SURGE CAPABILITY (20W @ 10ms)

DESCRIPTION
- 1.5W siicon Zener odss.




Numéro de pièce similaire - BZY97C3V3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BZY97C3V9 BILIN-BZY97C3V9 Datasheet
239Kb / 5P
ZENER DIODES
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BZY97C3V9 TAYCHIPST-BZY97C3V9 Datasheet
3Mb / 3P
ZENER DIODES
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BZY97C3V9 SUNMATE-BZY97C3V9 Datasheet
141Kb / 2P
1.5Watts Axial leaded Zener Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZY97C3V9 LUGUANG-BZY97C3V9 Datasheet
2Mb / 5P
Zener Diodes
More results


Description similaire - BZY97C3V3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4728CG EIC-1N4728CG Datasheet
33Kb / 2P
ZENER DIODES
HZ6L EIC-HZ6L Datasheet
30Kb / 2P
ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
FLZ2V2_0609 FAIRCHILD-FLZ2V2_0609 Datasheet
625Kb / 8P
Zener Diodes
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BZG03C BILIN-BZG03C Datasheet
106Kb / 3P
ZENER DIODES
DL4728 BILIN-DL4728 Datasheet
195Kb / 3P
ZENER DIODES
BZY97 BILIN-BZY97 Datasheet
239Kb / 5P
ZENER DIODES
U1ZB6.8 BILIN-U1ZB6.8 Datasheet
155Kb / 3P
ZENER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
ZPD1 GOOD-ARK-ZPD1 Datasheet
414Kb / 9P
Zener Diodes
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
ZENER DIODES Diodes
More results




À propos de STMicroelectronics


Stmicroelectronics est un fabricant multinational d'électronique et de semi-conducteurs basé à Genève, en Suisse.

La société propose une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des amplificateurs de puissance et des circuits intégrés pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Fondée en 1987, Stmicroelectronics a des opérations dans plus de 100 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com