Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

744032470 Fiches technique (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744032470 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No de pièce 744032470
Télécharger  744032470 Télécharger
Taille du fichier   510.19 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Description WE-LQ SMT Power Inductor

744032470 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
744032470 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 744032470
Télécharger  744032470 Click to download

Taille du fichier   510.19 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Description WE-LQ SMT Power Inductor

744032470 Fiches technique (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


744032470 Détails du produit

General Properties:
It is recommended that the temperature of the component does not exceed +125 °C under worst
case conditions
Ambient Temperature (referring
to IR) -40 up to +85 °C
Operating Temperature -40 up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1




Numéro de pièce similaire - 744032470

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744032471 WURTH-744032471 Datasheet
119Kb / 3P
SMD HF-CHOKE WE-LQ
More results


Description similaire - 744032470

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744045821 WURTH-744045821_17 Datasheet
381Kb / 6P
WE-LQ SMD Inductor
7440450039 WURTH-7440450039_17 Datasheet
382Kb / 6P
WE-LQ SMD Inductor
744045008 WURTH-744045008_17 Datasheet
382Kb / 6P
WE-LQ SMD Inductor
744045120 WURTH-744045120_17 Datasheet
381Kb / 6P
WE-LQ SMD Inductor
744032680 WURTH-744032680_15 Datasheet
1Mb / 6P
WE-LQ SMD Inductor
744032003 WURTH-744032003_15 Datasheet
1Mb / 6P
WE-LQ SMD Inductor
744032100 WURTH-744032100_15 Datasheet
1Mb / 6P
WE-LQ SMD Inductor
744045470 WURTH-744045470 Datasheet
481Kb / 6P
WE-LQ SMT Power Inductor
002.004
744045680 WURTH-744045680 Datasheet
481Kb / 6P
WE-LQ SMT Power Inductor
002.004
744045820 WURTH-744045820 Datasheet
481Kb / 6P
WE-LQ SMT Power Inductor
002.004
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com