Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CFM-80S Fiches technique (PDF) - CUI Devices

CFM-80S Datasheet PDF - CUI Devices
No de pièce CFM-80S
Télécharger  CFM-80S Télécharger
Taille du fichier   962.17 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  CUID [CUI Devices]
Site Internet  https://www.cuidevices.com/
Logo CUID - CUI Devices
Description DC AXIAL FAN

CFM-80S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
CFM-80S Datasheet PDF - CUI Devices

No de pièce CFM-80S
Télécharger  CFM-80S Click to download

Taille du fichier   962.17 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  CUID [CUI Devices]
Site Internet  https://www.cuidevices.com/
Logo CUID - CUI Devices
Description DC AXIAL FAN

CFM-80S Fiches technique (HTML) - CUI Devices


CFM-80S Détails du produit

FEATURES
• 80 x 80 mm frame
• multiple speed options for different cooling needs
• auto restart protection standard on all models
• PWM/tachometer wires available
• 12 Vdc and 24 Vdc models available
• sleeve bearing construction




Numéro de pièce similaire - CFM-80S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
CUI INC
CFM-80 CUI-CFM-80 Datasheet
819Kb / 7P
DC AXIAL FAN
CFM-8010-13 CUI-CFM-8010-13 Datasheet
819Kb / 7P
DC AXIAL FAN
CFM-8015-13 CUI-CFM-8015-13 Datasheet
819Kb / 7P
DC AXIAL FAN
logo
CUI Devices
CFM-8015CF-120-213 CUID-CFM-8015CF-120-213 Datasheet
2Mb / 8P
DC AXIAL FAN
08/12/2022
CFM-8015CF-130-301 CUID-CFM-8015CF-130-301 Datasheet
2Mb / 8P
DC AXIAL FAN
08/12/2022
More results


Description similaire - CFM-80S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ebm-papst
2218F EBMPAPST-2218F Datasheet
257Kb / 4P
DC axial fan
63142TDHHP015 EBMPAPST-63142TDHHP015 Datasheet
150Kb / 4P
DC axial fan
63182TDH4P007 EBMPAPST-63182TDH4P007 Datasheet
150Kb / 4P
DC axial fan
logo
CUI INC
CFM-60 CUI-CFM-60 Datasheet
812Kb / 7P
DC AXIAL FAN
CFM-60V CUI-CFM-60V Datasheet
1Mb / 15P
DC AXIAL FAN
CFM-120V CUI-CFM-120V Datasheet
939Kb / 11P
DC AXIAL FAN
logo
ebm-papst
3312NN EBMPAPST-3312NN Datasheet
452Kb / 4P
DC axial fan
3314NN EBMPAPST-3314NN Datasheet
452Kb / 4P
DC axial fan
3318NN EBMPAPST-3318NN Datasheet
452Kb / 4P
DC axial fan
4314NM EBMPAPST-4314NM Datasheet
19Mb / 4P
DC axial fan
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com