Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

C274AAA4100AF0J Fiches technique (PDF) - Kemet Corporation

C274AAA4100AF0J Datasheet PDF - Kemet Corporation
No de pièce C274AAA4100AF0J
Télécharger  C274AAA4100AF0J Télécharger
Taille du fichier   412.8 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  KEMET [Kemet Corporation]
Site Internet  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Description C27, Cylindrical Plastic Case, 275 – 470 VAC

C274AAA4100AF0J Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
C274AAA4100AF0J Datasheet PDF - Kemet Corporation

No de pièce C274AAA4100AF0J
Télécharger  C274AAA4100AF0J Click to download

Taille du fichier   412.8 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  KEMET [Kemet Corporation]
Site Internet  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Description C27, Cylindrical Plastic Case, 275 – 470 VAC

C274AAA4100AF0J Fiches technique (HTML) - Kemet Corporation


C274AAA4100AF0J Détails du produit

Benefits
• Self-healing
• IMQ and UL810 approved (construction only)
• Rated frequency of 50 Hz and 60 Hz
• High capacitance density

Applications
Typical applications include motor run S0 safety class.




Numéro de pièce similaire - C274AAA4100AF0J

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kemet Corporation
C274AC24300AA0J KEMET-C274AC24300AA0J Datasheet
55Kb / 1P
Capacitor, film, 3 uF, /-5% Tol, 470 VAC, Motor Run
C274AC24400AA0J KEMET-C274AC24400AA0J Datasheet
55Kb / 1P
Capacitor, film, 4 uF, /-5% Tol, 470 VAC, Motor Run
C274AC25120AA0J KEMET-C274AC25120AA0J Datasheet
55Kb / 1P
Capacitor, film, 12 uF, /-5% Tol, 470 VAC, Motor Run
C274AC34100AA0J KEMET-C274AC34100AA0J Datasheet
55Kb / 1P
Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, C274, 1 uF, 5%, 470 V
C274AC34200AA0J KEMET-C274AC34200AA0J Datasheet
55Kb / 1P
Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, C274, 2 uF, 5%, 470 V
More results


Description similaire - C274AAA4100AF0J

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kemet Corporation
C274AC35350AA0J KEMET-C274AC35350AA0J Datasheet
77Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 35 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF4250LF0J KEMET-C274ACF4250LF0J Datasheet
58Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 2.5 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF4800LF0J KEMET-C274ACF4800LF0J Datasheet
59Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 8 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF5200LF0J KEMET-C274ACF5200LF0J Datasheet
58Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 20 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF5400LF0J KEMET-C274ACF5400LF0J Datasheet
58Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 40 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF5350LF0J KEMET-C274ACF5350LF0J Datasheet
59Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 35 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF4150LF0J KEMET-C274ACF4150LF0J Datasheet
59Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 1.5 uF, 5%, 470 VAC
C284ACA4300AL0J KEMET-C284ACA4300AL0J_V01 Datasheet
297Kb / 7P
C28, Cylindrical Plastic Case, Segmented Film 420 VAC/470 VAC
F3115_C28 12/20/2022
C878BF34300AA4J KEMET-C878BF34300AA4J_V01 Datasheet
475Kb / 10P
C87, Cylindrical Aluminum Case, Overpressure Protection, 420 VAC/470 VAC
F3063_C87 12/13/2022
C276CCF5500LH2J KEMET-C276CCF5500LH2J Datasheet
237Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 50 uF, 5%, 470 VAC
4/11/2023
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com