Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

T50R0-350-1E Fiches technique (PDF) - Vishay Barry

T50R0-350-1E Datasheet PDF - Vishay Barry
No de pièce T50R0-350-1E
Télécharger  T50R0-350-1E Télécharger
Taille du fichier   154.27 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  BARRY [Vishay Barry]
Site Internet  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Description 350W BeO Flanged Termination

T50R0-350-1E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
T50R0-350-1E Datasheet PDF - Vishay Barry

No de pièce T50R0-350-1E
Télécharger  T50R0-350-1E Click to download

Taille du fichier   154.27 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  BARRY [Vishay Barry]
Site Internet  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Description 350W BeO Flanged Termination

T50R0-350-1E Fiches technique (HTML) - Vishay Barry


T50R0-350-1E Détails du produit

T50R0-350-1E Features:
• TCE Matched, All Brazed Construction
• RoHS Compliant
• Customer Defined Testing Available
• Enhanced Mechanical Strength
• Covered Resistor Element
• ±5% Resistor Tolerance

T50R0-350-1E Parameters:
Operating Frequency: DC - 1GHz
Rated Power: 350W*
Return Loss (Typical)**: 26.5dB or Better
Impedance: 50Ω ±5%***
Resistor Construction: Thick Film on BeO Attached with AuGe Braze
Flange Construction: Copper Tungsten
Lead Construction: Copper Attached with AuGe Braze
Operating Temperature: -55 to +250°C




Numéro de pièce similaire - T50R0-350-1E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Barry
T50R0-350-1X BARRY-T50R0-350-1X Datasheet
128Kb / 1P
BeO
28 Aug 2013
More results


Description similaire - T50R0-350-1E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Barry
T50R0-350-2X BARRY-T50R0-350-2X Datasheet
160Kb / 2P
350W BeO Flanged Termination
REV.OCT 14 2014
T50R0-10-2X BARRY-T50R0-10-2X Datasheet
146Kb / 2P
10W BeO Flanged Termination
REV. OCT 27 2014
T50R0-10-3X BARRY-T50R0-10-3X Datasheet
152Kb / 2P
10W BeO Flanged Termination
REV. OCT 27 2014
T50R0-30-10X BARRY-T50R0-30-10X Datasheet
153Kb / 2P
30W BeO Flanged Termination
REV.B OCT 27 2014
T50R0-30-13X BARRY-T50R0-30-13X Datasheet
151Kb / 2P
30W BeO Flanged Termination
REV.B OCT 27 2014
T50R0-60-50E BARRY-T50R0-60-50E Datasheet
156Kb / 2P
60W BeO Flanged Termination
REV.C NOV 5 2014
T50R0-1750-1X BARRY-T50R0-1750-1X Datasheet
179Kb / 2P
1750W BeO Flanged Termination
REV.B OCT 16 2017
T50R0-500-10X BARRY-T50R0-500-10X Datasheet
168Kb / 2P
500W BeO Flanged Termination
REV.C OCT 15 2014
T50R0-800-11E BARRY-T50R0-800-11E Datasheet
146Kb / 2P
800W BeO Flanged Termination
REV.F FEB 1 2017
T50R0-800-11X BARRY-T50R0-800-11X Datasheet
163Kb / 2P
800W BeO Flanged Termination
REV.F OCT 27 2014
More results




À propos de Vishay Barry


Vishay Barry est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.

Vishay Barry est spécialisé dans la production de résistances de haute précision, à couches minces et à film épais, des réseaux de résistances et des composants passifs spécialisés pour les applications exigeantes dans les industries aérospatiales, militaires et médicales.

La société a son siège social à Franklin, dans le Kentucky, et a des emplacements supplémentaires en Europe et en Asie.

Les produits Vishay Barry sont conçus et fabriqués pour répondre à des normes de qualité et de fiabilité strictes, et sont utilisées dans un large éventail d'applications, notamment des équipements médicaux, des systèmes d'automatisation industrielle et des systèmes militaires et aérospatiaux.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com