Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CG-CCJPDAC60 Fiches technique (PDF) - Coolgear Inc.

CG-CCJPDAC60 Datasheet PDF - Coolgear Inc.
No de pièce CG-CCJPDAC60
Télécharger  CG-CCJPDAC60 Télécharger
Taille du fichier   516.16 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  COOLGEAR [Coolgear Inc.]
Site Internet  https://www.coolgear.com/
Logo COOLGEAR - Coolgear Inc.
Description Dual USB Charging Board Type-A 15 Watts x 2 | Type-C PD 30 Watts x 2 60 Watts Total

CG-CCJPDAC60 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
CG-CCJPDAC60 Datasheet PDF - Coolgear Inc.

No de pièce CG-CCJPDAC60
Télécharger  CG-CCJPDAC60 Click to download

Taille du fichier   516.16 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  COOLGEAR [Coolgear Inc.]
Site Internet  https://www.coolgear.com/
Logo COOLGEAR - Coolgear Inc.
Description Dual USB Charging Board Type-A 15 Watts x 2 | Type-C PD 30 Watts x 2 60 Watts Total

CG-CCJPDAC60 Fiches technique (HTML) - Coolgear Inc.


CG-CCJPDAC60 Détails du produit

The ChargeIT! Dual Port Charger provides an effective amount of
Charging power ideal for Tablets, Cell phones, and laptops. The USB
PD charger board incorporates both Standard Type-A and USB PD
Type-C charging ports. The wide DC input voltage range is ideal for
12V DC and 24V DC Vehicle applications.
DC Input Voltage: 10~28V
Output Voltage: 3~12V, Adjustable
Power Connector: 2-Pin Terminal Block
Provides two USB-C PD 30 Watt PD 3.0 PPS ports or two
USB-A 15 Watt ports
Multi-protection for high reliability including ESD, overvoltage,
reverse polarity installation, and over-temperature
protection.




Numéro de pièce similaire - CG-CCJPDAC60

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Coolgear Inc.
CG-CCJPD30X2 COOLGEAR-CG-CCJPD30X2 Datasheet
391Kb / 2P
Dual USB Charging Board Type-C PD 30 Watts x 2 60 Watts Total – PCBA
More results


Description similaire - CG-CCJPDAC60

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Artesyn Technologies
LPS61 ARTESYN-LPS61 Datasheet
585Kb / 3P
Total Power: 60 - 80 Watts
LPS52-M ARTESYN-LPS52-M Datasheet
849Kb / 3P
Total Power: 55 - 60 Watts
LPS52 ARTESYN-LPS52 Datasheet
830Kb / 3P
Total Power: 55 - 60 Watts
LPT62-M ARTESYN-LPT62-M Datasheet
839Kb / 3P
Total Power: 60 - 80 Watts
LPT61 ARTESYN-LPT61 Datasheet
745Kb / 3P
Total Power: 60 - 80 Watts
NPS62-M ARTESYN-NPS62-M Datasheet
589Kb / 3P
Total Power: 60 Watts
NPS42-M ARTESYN-NPS42-M Datasheet
644Kb / 3P
Total Power: 40 - 60 Watts
logo
Qualtek Electronics Cor...
QADC-45 QUALTEK-QADC-45 Datasheet
1Mb / 2P
45/65 Watts USB Type C Single Output
logo
First Silicon Co., Ltd
2EZ3.6D5 FS-2EZ3.6D5 Datasheet
85Kb / 2P
Vz : 3.6 - 200 Volts, PD : 2 Watts
logo
Coolgear Inc.
CG-CCJPD30X2 COOLGEAR-CG-CCJPD30X2 Datasheet
391Kb / 2P
Dual USB Charging Board Type-C PD 30 Watts x 2 60 Watts Total – PCBA
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com