Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CG-4XUH Fiches technique (PDF) - Coolgear Inc.

CG-4XUH Datasheet PDF - Coolgear Inc.
No de pièce CG-4XUH
Télécharger  CG-4XUH Télécharger
Taille du fichier   3511.66 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  COOLGEAR [Coolgear Inc.]
Site Internet  https://www.coolgear.com/
Logo COOLGEAR - Coolgear Inc.
Description CG Labs 4 Port USB 3.0 Hub featuring GL 3520 Chipset

CG-4XUH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
CG-4XUH Datasheet PDF - Coolgear Inc.

No de pièce CG-4XUH
Télécharger  CG-4XUH Click to download

Taille du fichier   3511.66 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  COOLGEAR [Coolgear Inc.]
Site Internet  https://www.coolgear.com/
Logo COOLGEAR - Coolgear Inc.
Description CG Labs 4 Port USB 3.0 Hub featuring GL 3520 Chipset

CG-4XUH Fiches technique (HTML) - Coolgear Inc.


CG-4XUH Détails du produit

USB 3.2 Gen 1 compliant
Supports up to 900mA USB Bus Power for Each Downstream
Port in standard charging mode
Upstream and Downstream front facing ports
Status and Activity LEDs
Transfer rates supported 5Gbps, 480Mbps and 12Mbps
speed




Numéro de pièce similaire - CG-4XUH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Coolgear Inc.
CG-4X232FTDI COOLGEAR-CG-4X232FTDI Datasheet
120Kb / 2P
4-port USB to RS232 Adapter FTDI Cable
More results


Description similaire - CG-4XUH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
TUSB8040A1 TI1-TUSB8040A1 Datasheet
391Kb / 38P
Four-Port USB 3.0 Hub
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U360004MINI TRIPPLITE-U360004MINI Datasheet
502Kb / 2P
4-Port Portable USB 3.0 SuperSpeed Hub
U360004R TRIPPLITE-U360004R Datasheet
492Kb / 2P
4-Port USB 3.0 SuperSpeed Hub
logo
Texas Instruments
TUSB8020B TI1-TUSB8020B Datasheet
1Mb / 43P
Two-Port USB 3.0 Hub
TUSB8040 TI1-TUSB8040_15 Datasheet
363Kb / 32P
USB 3.0 Four Port Hub
logo
Beckhoff Automation Gmb...
CU8006 BECKHOFF-CU8006 Datasheet
110Kb / 1P
4-port USB 3.0 hub
logo
Advantech Co., Ltd.
USH304 ADVANTECH-USH304 Datasheet
320Kb / 1P
4-port isolated USB 3.0 SuperSpeed Hub
logo
Coolgear Inc.
CG-3520-7X1.5A COOLGEAR-CG-3520-7X1.5A Datasheet
3Mb / 2P
CG Labs 7 Port USB hub 1 Charging Port Board Model Number:
Rev 01.200715
CG-7XUH1P COOLGEAR-CG-7XUH1P Datasheet
2Mb / 2P
CG Labs 7 Port USB 3.0 Hub 1 High Power Charging Port featuring GL 3520 Chipset
Rev 01.200715
USBG-3X4MR2 COOLGEAR-USBG-3X4MR2 Datasheet
143Kb / 2P
USB 3.2 G1 4-Port Industrial USB Hub with Power Supply with GL 3520 Chipset 7-48V Input
Rev 01.200716
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com