Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AORN1002AT3 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

AORN1002AT3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce AORN1002AT3
Télécharger  AORN1002AT3 Télécharger
Taille du fichier   96.13 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Precision Automotive, AEC-Q200 Qualified, Networks

AORN1002AT3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AORN1002AT3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce AORN1002AT3
Télécharger  AORN1002AT3 Click to download

Taille du fichier   96.13 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Precision Automotive, AEC-Q200 Qualified, Networks

AORN1002AT3 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix


AORN1002AT3 Détails du produit

FEATURES
• Moisture resistant tantalum nitride resistive film
(MIL STD 202, method 106)
• Standard 8 pin count (0.150" narrow body)
JEDEC® MS-012
• Rugged molded case construction
• Excellent long term ratio stability
(ΔR ± 0.015 %)
• Low TCR tracking ± 5 ppm/°C
• Passes sulfur resistance test per ASTM B 809
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Numéro de pièce similaire - AORN1002AT3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
AORN VISHAY-AORN Datasheet
101Kb / 4P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Precision Automotive, AEC-Q200 Qualified, Networks
24-Feb-15
More results


Description similaire - AORN1002AT3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
RMKM VISHAY-RMKM Datasheet
98Kb / 3P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Networks
21-Aug-06
logo
Bi technologies
694 BITECH-694 Datasheet
101Kb / 5P
Dual In-Line Precision Thin Film Resistor Networks
logo
Vishay Siliconix
VSOR2000S1 VISHAY-VSOR2000S1 Datasheet
235Kb / 3P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Networks
15-May-07
RMKMS VISHAY-RMKMS Datasheet
240Kb / 3P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Networks
02-May-07
PATT VISHAY-PATT Datasheet
94Kb / 4P
Precision Automotive High Temperature Thin Film Chip Resistor, AEC-Q200 Qualified
17-Sep-13
AORN VISHAY-AORN Datasheet
101Kb / 4P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Precision Automotive, AEC-Q200 Qualified, Networks
24-Feb-15
NOMCA VISHAY-NOMCA Datasheet
107Kb / 5P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Precision Automotive, AEC-Q200 Qualified, Networks
24-Feb-12
ORN VISHAY-ORN_17 Datasheet
100Kb / 3P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor
02-Sep-11
OSOP VISHAY-OSOP_17 Datasheet
127Kb / 3P
Molded, 25 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor
03-Mar-17
NOMC VISHAY-NOMC_17 Datasheet
128Kb / 4P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Narrow Body, Surface Mount Network
25-Apr-17
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com