Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ACASA9S9P5AT Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

ACASA9S9P5AT Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce ACASA9S9P5AT
Télécharger  ACASA9S9P5AT Télécharger
Taille du fichier   134.53 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Precision Thin Film Chip Resistor Array Superior Moisture Resistivity

ACASA9S9P5AT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
ACASA9S9P5AT Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce ACASA9S9P5AT
Télécharger  ACASA9S9P5AT Click to download

Taille du fichier   134.53 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Precision Thin Film Chip Resistor Array Superior Moisture Resistivity

ACASA9S9P5AT Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix


ACASA9S9P5AT Détails du produit

FEATURES
• Superior moisture resistivity, |ΔR/R| < 0.5 %
(85 °C; 85 % RH; 1000 h)
• Rated dissipation P70 up to 125 mW per resistor
• ESD stability 1000 V, human body model
• Relative TCR down to ± 5 ppm/K (tracking)
• Relative tolerance down to ± 0.05 % (matching)
• AEC-Q200 qualified
• Advanced sulfur resistance verified according to
ASTM B 809
• Different resistance values freely selectable
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Numéro de pièce similaire - ACASA9S9P5AT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
ACASA9S9P500 VISHAY-ACASA9S9P500 Datasheet
131Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
12-Apr-13
More results


Description similaire - ACASA9S9P5AT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
ACAS0612AT VISHAY-ACAS0612AT Datasheet
142Kb / 6P
Automotive Precision Thin Film Chip Resistor Array
11-Sep-08
ACAC0612 VISHAY-ACAC0612_08 Datasheet
163Kb / 6P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
11-Sep-08
ACAS0606 VISHAY-ACAS0606 Datasheet
176Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor Array Superior Moisture Resistivity
06-Nov-09
MCS0402AT VISHAY-MCS0402AT Datasheet
161Kb / 11P
Professional Thin Film Chip Resistor Superior Moisture Resistivity
07-Dec-09
ACAS0612 VISHAY-ACAS0612_13 Datasheet
146Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
12-Apr-13
logo
Riedon Powertron
CAR0402 RIEDON-CAR0402_13 Datasheet
168Kb / 2P
Thin Film Precision Chip Resistor
logo
Vishay Siliconix
MCT0603MD4701BP100 VISHAY-MCT0603MD4701BP100 Datasheet
167Kb / 9P
Precision Thin Film Chip Resistor Superior Moisture Resistivity
09-Apr-09
logo
Stackpole Electronics, ...
RNCF SEI-RNCF Datasheet
498Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor
7/8/2022
RNCS SEI-RNCS Datasheet
449Kb / 7P
Moisture Resistant Precision Thin Film Chip Resistor
8/24/2021
logo
Vishay Siliconix
ACASPREC VISHAY-ACASPREC Datasheet
131Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
12-Apr-13
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com