Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ACASA923P500 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

ACASA923P500 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce ACASA923P500
Télécharger  ACASA923P500 Télécharger
Taille du fichier   120.92 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Professional Thin Film Chip Resistor Array

ACASA923P500 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
ACASA923P500 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce ACASA923P500
Télécharger  ACASA923P500 Click to download

Taille du fichier   120.92 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Professional Thin Film Chip Resistor Array

ACASA923P500 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix


ACASA923P500 Détails du produit

FEATURES
• Advanced thin film technology
• Two pairs or four equal resistor values
• TCR down to ± 25 ppm/K
• Tolerance down to ± 0.5 %
• Pure Sn termination on Ni barrier layer
• Material categorization: For definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Numéro de pièce similaire - ACASA923P500

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
ACASA9S0P100 VISHAY-ACASA9S0P100 Datasheet
131Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
12-Apr-13
ACASA9S0P1AT VISHAY-ACASA9S0P1AT Datasheet
134Kb / 9P
Precision Thin Film Chip Resistor Array Superior Moisture Resistivity
17-Aug-2022
ACASA9S0P500 VISHAY-ACASA9S0P500 Datasheet
131Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
12-Apr-13
ACASA9S0P5AT VISHAY-ACASA9S0P5AT Datasheet
134Kb / 9P
Precision Thin Film Chip Resistor Array Superior Moisture Resistivity
17-Aug-2022
ACASA9S1P100 VISHAY-ACASA9S1P100 Datasheet
131Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
12-Apr-13
More results


Description similaire - ACASA923P500

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
TRA06E VISHAY-TRA06E Datasheet
84Kb / 2P
Thin Film, Resistor Array
05-Apr-04
ACAS0612AT VISHAY-ACAS0612AT Datasheet
142Kb / 6P
Automotive Precision Thin Film Chip Resistor Array
11-Sep-08
ACAC0612 VISHAY-ACAC0612_08 Datasheet
163Kb / 6P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
11-Sep-08
ACAC0612 VISHAY-ACAC0612_1 Datasheet
161Kb / 6P
Professional Thin Film Chip Resistor Array
11-Sep-08
MCS0402AT VISHAY-MCS0402AT Datasheet
161Kb / 11P
Professional Thin Film Chip Resistor Superior Moisture Resistivity
07-Dec-09
MC_PRO VISHAY-MC_PRO Datasheet
165Kb / 12P
Professional Thin Film Chip Resistors
24-Jan-13
MCS04020C3309FE000 VISHAY-MCS04020C3309FE000 Datasheet
165Kb / 12P
Professional Thin Film Chip Resistors
24-Jan-13
ACAS0612 VISHAY-ACAS0612_13 Datasheet
146Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
12-Apr-13
MCT06030C4759FP500 VISHAY-MCT06030C4759FP500 Datasheet
153Kb / 12P
Professional Thin Film Chip Resistors
24-Jan-13
ACASPREC VISHAY-ACASPREC Datasheet
131Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor Array
12-Apr-13
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com