Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1323C Fiches technique (PDF) - Alpha Wire

1323C Datasheet PDF - Alpha Wire
No de pièce 1323C_V01
Télécharger  1323C Télécharger
Taille du fichier   98.2 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Site Internet  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Description Customer Specification

1323C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1323C Datasheet PDF - Alpha Wire

No de pièce 1323C_V01
Télécharger  1323C Click to download

Taille du fichier   98.2 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Site Internet  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Description Customer Specification

1323C Fiches technique (HTML) - Alpha Wire


1323C Détails du produit

Construction
Diameters (In)
1) Component 1 9 X 1 PAIR
a) Conductor 22 (7/30) AWG Tinned Copper 0.030
b) Insulation 0.010" Wall, Nom. PVC, Semi Rigid 0.050
(1) Color Code Alpha Wire Color Code A
Pair Color Pair Color Pair Color
1 BLACK-RED 4 BLACK-BLUE 7
BLACKORANGE
2 BLACK-WHITE 5 BLACK-BROWN 8 RED-GREEN
3 BLACK-GREEN 6 BLACK-YELLOW 9 RED-WHITE
c) Pair 2/Cond Cabled Together
(1) Twists: 8.0 Twists/foot (min)
2) Cable Assembly 9 Components Cabled
a) Twists: 2.8 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap Clear Mylar Tape, 25% Overlap, Min.
3) Jacket 0.035" Wall, Nom.,PVC 0.371 (0.391 Max.)
a) Color(s) SLATE
b) Print
ALPHA WIRE-* P/N 1323C 9PR 22 AWG
75C (UL) TYPE CM OR AWM 2576 --- LLXXXXXX
CSA TYPE CMG FT4 CE ROHS
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of
manufacture.]




Numéro de pièce similaire - 1323C_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Alpha Wire
1323C ALPHAWIRE-1323C Datasheet
76Kb / 1P
CUSTOMER PRODUCT SPECIFICATION
More results


Description similaire - 1323C_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com