Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LT1085CK-12 Fiches technique (PDF) - Linear Technology

LT1085CK-12 Datasheet PDF - Linear Technology
No de pièce LT1085CK-12
Télécharger  LT1085CK-12 Télécharger
Taille du fichier   251.63 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricant  LINER [Linear Technology]
Site Internet  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology
Description 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators

LT1085CK-12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
LT1085CK-12 Datasheet PDF - Linear Technology

No de pièce LT1085CK-12
Télécharger  LT1085CK-12 Click to download

Taille du fichier   251.63 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricant  LINER [Linear Technology]
Site Internet  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology
Description 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators

LT1085CK-12 Fiches technique (HTML) - Linear Technology


LT1085CK-12 Détails du produit

Features
- Three-Terminal 3.3V, 3.6V, 5V and 12V
- Output Current of 3A, 5A or 7.5A
- Operates Down to 1V Dropout
- Guaranteed Dropout Voltage at Multiple Current Levels
- Line Regulation: 0.015%
- Load Regulation: 0.1%
- 100% Thermal Limit Functional Test
- Adjustable Versions Available




Numéro de pièce similaire - LT1085CK-12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Linear Technology
LT1085CK-12 LINER-LT1085CK-12 Datasheet
287Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
logo
Linear Integrated Syste...
LT1085CK-12 LINEAR-LT1085CK-12 Datasheet
142Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
logo
Linear Technology
LT1085CK-12 LINER-LT1085CK-12 Datasheet
148Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
LT1085CK-12 LINER-LT1085CK-12 Datasheet
148Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
More results


Description similaire - LT1085CK-12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Linear Technology
LT1083 LINER-LT1083 Datasheet
287Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
logo
List of Unclassifed Man...
OM185-5ST ETC-OM185-5ST Datasheet
407Kb / 4P
7.5A, 5A, 3A, 1.5A LOW DROPOUT FIXED VOLTAGE POSITIVE REGULATORS
logo
Linear Technology
LT1083 LINER-LT1083_05 Datasheet
203Kb / 16P
7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
logo
Linear Integrated Syste...
LT1083 LINEAR-LT1083_1 Datasheet
142Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
logo
Linear Technology
LT1085IT-12 LINER-LT1085IT-12 Datasheet
187Kb / 12P
7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
LT1085CT-33 LINER-LT1085CT-33 Datasheet
148Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
LT1085IT-12 LINER-LT1085IT-12 Datasheet
148Kb / 12P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
LT1083 LINER-LT1083_15 Datasheet
291Kb / 22P
7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
LT1084 LINER-LT1084_15 Datasheet
291Kb / 22P
3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators
LT1085 LINER-LT1085_15 Datasheet
291Kb / 22P
7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
More results




À propos de Linear Technology


La technologie linéaire était une entreprise cotée en bourse qui a conçu, fabriqué et commercialisé un large éventail de circuits intégrés analogiques (CI) pour des applications dans les industries industrielles, automobiles, de communication et informatique.
La société a été fondée en 1981 et a eu son siège à Milpitas, en Californie.
La technologie linéaire a été acquise par Analog Devices, Inc. en 2017.
La technologie linéaire était connue pour ses CI analogiques haute performance, y compris les amplificateurs, les régulateurs de tension, les convertisseurs de données, les circuits intégrés de gestion de l'alimentation et les produits d'interface.
Les produits de l'entreprise ont été conçus pour être utilisés dans une variété d'applications, y compris les systèmes de gestion de l'automobile, industrielle et de l'énergie, entre autres.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, la technologie linéaire s'est engagée à fournir à ses clients des solutions fiables de haute qualité pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com