Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BNX024H01 Fiches technique (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd

BNX024H01 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd
No de pièce BNX024H01_V01
Télécharger  BNX024H01 Télécharger
Taille du fichier   319.9 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
Site Internet  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
Description Supporting large current (20A)

BNX024H01 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BNX024H01 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd

No de pièce BNX024H01_V01
Télécharger  BNX024H01 Click to download

Taille du fichier   319.9 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
Site Internet  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
Description Supporting large current (20A)

BNX024H01 Fiches technique (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd


BNX024H01 Détails du produit

Features
1. Supporting large current (20A)
2. Supporting wide frequency range
From 40kHz to 1GHz:35dB min.(BNX027)
3. Suitable for miniaturization with SMD shape.

Applications
Automotive devices/Displays (PDP/LCD-TV)/
Digital AV equipments/Amusement equipments/
PC peripheral equipments/Industry equipments/
Measurement equipments/Power supplies




Numéro de pièce similaire - BNX024H01_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Murata Manufacturing Co...
BNX024H01B MURATA-BNX024H01B Datasheet
794Kb / 18P
SMD/BLOCK Type EMI Suppression Filters
BNX024H01L MURATA-BNX024H01L Datasheet
794Kb / 18P
SMD/BLOCK Type EMI Suppression Filters
More results


Description similaire - BNX024H01_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
2SB927 SANYO-2SB927 Datasheet
79Kb / 3P
Large-Current Driving Applications??????????
logo
Unisonic Technologies
LR1106 UTC-LR1106_12 Datasheet
866Kb / 17P
LARGE CURRENT POSITIVE
logo
ON Semiconductor
2SD1207S-AE ONSEMI-2SD1207S-AE Datasheet
97Kb / 5P
Large-Current Switching Applications
Jan-2011, Rev. 0
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1507 ISC-2SA1507 Datasheet
114Kb / 2P
Large Current Capacity
logo
Ningbo Tianbo Ganglian ...
TRAW TIANBO-TRAW Datasheet
989Kb / 3P
Max. switching current 20A
logo
Murata Manufacturing Co...
BNX022-01 MURATA1-BNX022-01_V01 Datasheet
371Kb / 4P
Large rated current (20A)
08/24/2022
BNX023-01 MURATA1-BNX023-01_V01 Datasheet
316Kb / 4P
Large rated current (20A)
08/24/2022
BNX027H01 MURATA1-BNX027H01_V01 Datasheet
319Kb / 4P
Supporting large current (20A)
08/24/2022
BNX028-01 MURATA1-BNX028-01_V01 Datasheet
316Kb / 4P
Large rated current (20A)
08/24/2022
BNX029-01 MURATA1-BNX029-01_V01 Datasheet
317Kb / 4P
Large rated current (20A)
08/24/2022
More results




À propos de Murata Manufacturing Co., Ltd


Murata Manufacturing Co., Ltd. est une société d'électronique multinationale japonaise dont le siège est à Nagaokakyo, Kyoto, au Japon.

La société a été fondée en 1944 et est depuis devenue un fabricant leader de composants électroniques, notamment des condensateurs en céramique, des modules de communication sans fil et des capteurs.

Murata propose également une large gamme d'autres produits et solutions tels que les systèmes de gestion des batteries, les alimentations et les systèmes de récolte d'énergie.

L'entreprise opère à l'échelle mondiale et a une forte réputation de qualité et d'innovation dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com