Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MAU327 Fiches technique (PDF) - Minmax Technology Co., Ltd.

MAU327 Datasheet PDF - Minmax Technology Co., Ltd.
No de pièce MAU327
Télécharger  MAU327 Télécharger
Taille du fichier   217.67 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  MINMAX [Minmax Technology Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.minmax.com.tw
Logo MINMAX - Minmax Technology Co., Ltd.
Description 2W, Miniature SIP, Single & Dual Output DC/DC Converters

MAU327 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MAU327 Datasheet PDF - Minmax Technology Co., Ltd.

No de pièce MAU327
Télécharger  MAU327 Click to download

Taille du fichier   217.67 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  MINMAX [Minmax Technology Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.minmax.com.tw
Logo MINMAX - Minmax Technology Co., Ltd.
Description 2W, Miniature SIP, Single & Dual Output DC/DC Converters

MAU327 Fiches technique (HTML) - Minmax Technology Co., Ltd.




Numéro de pièce similaire - MAU327

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Total Power Internation...
MAU327 TOTAL-POWER-MAU327 Datasheet
281Kb / 4P
MAU300 Series 2 Watt Ultra Miniature High Isolation SIP DC/DC Single & Dual Output
logo
Minmax Technology Co., ...
MAU327 MINMAX-MAU327 Datasheet
511Kb / 4P
DC/DC CONVERTER 2W SIP Package with Industry Standard Pinout
logo
Total Power Internation...
MAU327 TOTAL-POWER-MAU327 Datasheet
472Kb / 4P
SIP Package with Industry Standard Pinout
logo
Minmax Technology Co., ...
MAU327 MINMAX-MAU327 Datasheet
510Kb / 4P
DC/DC CONVERTER 2W
2013/01/23 REV:4
More results


Description similaire - MAU327

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
D221 ETC1-D221 Datasheet
91Kb / 2P
Single & Dual Output Miniature, 2W SIP DC/DC Converters
logo
Minmax Technology Co., ...
MAU100 MINMAX-MAU100 Datasheet
217Kb / 6P
1W, Miniature SIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
MSAU400 MINMAX-MSAU400 Datasheet
205Kb / 6P
2W, Miniature SMD, Single & Dual Output DC/DC Converters
MSLU400 MINMAX-MSLU400 Datasheet
188Kb / 7P
2W, Miniature SMD, Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
MicroPower Direct, LLC
D200 MPD-D200 Datasheet
219Kb / 2P
Single & Dual Output Miniature, 2W SIP DC/DC Converters
D200E MPD-D200E Datasheet
181Kb / 2P
Low Cost, 2W SIP Single & Dual Output DC/DC Converters
E200 MPD-E200 Datasheet
175Kb / 2P
Isolated, Single Output Ultra-Miniature, 2W SIP DC/DC Converters
logo
MPS Industries, Inc.
ADC100 MPSIND-ADC100 Datasheet
172Kb / 2P
1W, Miniature SIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
ADC300 MPSIND-ADC300 Datasheet
172Kb / 2P
2W, Miniature SIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
MicroPower Direct, LLC
MHI200DI5.7 MPD-MHI200DI5.7 Datasheet
645Kb / 3P
High Isolation, 2W SIP Single & Dual Output DC/DC Converters
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com