Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4463CDY Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

SI4463CDY Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce SI4463CDY_V01
Télécharger  SI4463CDY Télécharger
Taille du fichier   218.24 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description P-Channel 40 V (D-S) MOSFET

SI4463CDY Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SI4463CDY Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce SI4463CDY_V01
Télécharger  SI4463CDY Click to download

Taille du fichier   218.24 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description P-Channel 40 V (D-S) MOSFET

SI4463CDY Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix


SI4463CDY Détails du produit

FEATURES
• TrenchFET® power MOSFET
• 100 % Rg and UIS tested
• Material categorization:
for definitions of compliance please see
www.vishay.com/doc?99912

APPLICATIONS
• Load switches, adaptor switch
- Notebook PCs




Numéro de pièce similaire - SI4463CDY_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4463CDY-T1-GE3 VBSEMI-SI4463CDY-T1-GE3 Datasheet
991Kb / 9P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4463CDY-T1-GE3 VISHAY-SI4463CDY-T1-GE3 Datasheet
218Kb / 9P
P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
14-Feb-11
SI4463CDY VISHAY-SI4463CDY_17 Datasheet
173Kb / 9P
P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
14-Feb-11
More results


Description similaire - SI4463CDY_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SUD50P04-40P VISHAY-SUD50P04-40P Datasheet
143Kb / 7P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
21-Jan-08
logo
Analog Power
AM40P04-20DE ANALOGPOWER-AM40P04-20DE Datasheet
241Kb / 5P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90P04-03P ANALOGPOWER-AM90P04-03P Datasheet
60Kb / 2P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4401DY-T1 VISHAY-SI4401DY-T1 Datasheet
250Kb / 8P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
02-Mar-09
SI2319CDS VISHAY-SI2319CDS_15 Datasheet
226Kb / 11P
P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
31-May-10
logo
Analog Power
AM3949P ANALOGPOWER-AM3949P Datasheet
184Kb / 3P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7611DN VISHAY-SI7611DN Datasheet
578Kb / 13P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
21-Apr-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SPP9527WS8RGB VBSEMI-SPP9527WS8RGB Datasheet
1Mb / 9P
P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
SSG4841P VBSEMI-SSG4841P Datasheet
1Mb / 9P
P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
SSM9563GM VBSEMI-SSM9563GM Datasheet
1Mb / 9P
P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com