Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

3670477 Fiches technique (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

3670477 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No de pièce 3670477
Télécharger  3670477 Télécharger
Taille du fichier   289.25 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Description WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet

3670477 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
3670477 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 3670477
Télécharger  3670477 Click to download

Taille du fichier   289.25 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Description WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet

3670477 Fiches technique (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


3670477 Détails du produit

General Information:
Operating Temperature -40 up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Numéro de pièce similaire - 3670477

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
3670473 WURTH-3670473 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
More results


Description similaire - 3670477

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
3670466 WURTH-3670466 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670183 WURTH-3670183 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670191 WURTH-3670191 Datasheet
290Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670206 WURTH-3670206 Datasheet
201Kb / 4P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670259 WURTH-3670259 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670260 WURTH-3670260 Datasheet
290Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670263 WURTH-3670263 Datasheet
290Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670293 WURTH-3670293 Datasheet
289Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670400 WURTH-3670400 Datasheet
288Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670402 WURTH-3670402 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com