Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1301530243 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1301530243 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 1301530243
Télécharger  1301530243 Télécharger
Taille du fichier   871.1 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Description GFCI 30A, 120/240VAC PERMANENT FLYING LEADS

1301530243 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
1301530243 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 1301530243
Télécharger  1301530243 Click to download

Taille du fichier   871.1 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Description GFCI 30A, 120/240VAC PERMANENT FLYING LEADS

1301530243 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.


1301530243 Détails du produit

TECHNICAL
LISTED: UL & CSA
RATED SUPPLY VOLTAGE: 120/208VAC, 120/240VAC
RATED CURRENT: UP TO 30 AMPS
RESET TYPE: AUTOMATIC OR MANUAL
OPERATING FREQUENCY: 60 Hz
TYPE: CLASS A
GROUND TRIP CURRENT: 5mA +/- 1mA
OVERLOAD CURRENT: 180 AMPS, 0.45PF
INSULATION VOLTAGE: 1,500 VRMS - 1 MINUTE
ENDURANCE OPERATIONS: 3000 OPERATIONS
ENCLOSURE: NEMA 4X/6P




Numéro de pièce similaire - 1301530243

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
1301530243 MOLEX1-1301530243 Datasheet
34Kb / 1P
Super-Safeway짰 Fixed Mount Industrial GFCI, Permanent Mount, Multi Phase
More results


Description similaire - 1301530243

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
1301530181 MOLEX-1301530181 Datasheet
182Kb / 1P
GFCI 30A, 120/240VAC INLINE FLYING LEADS
2021/08/06
1301530182 MOLEX-1301530182 Datasheet
182Kb / 1P
GFCI 30A, 120/240VAC INLINE FLYING LEADS
2021/08/06
1301530240 MOLEX-1301530240 Datasheet
871Kb / 2P
GFCI 30A, 240/208VAC PERMANENT FLYING LEADS
2021/08/06
1301530241 MOLEX-1301530241 Datasheet
871Kb / 2P
GFCI 30A, 240/208VAC PERMANENT FLYING LEADS
2021/08/06
1301530244 MOLEX-1301530244 Datasheet
871Kb / 2P
GFCI 30A, 240/208VAC PERMANENT FLYING LEADS
2021/08/06
1301530245 MOLEX-1301530245 Datasheet
871Kb / 2P
GFCI 30A, 240/208VAC PERMANENT FLYING LEADS
2021/08/06
1301530261 MOLEX-1301530261 Datasheet
182Kb / 1P
GFCI 30A, 120/240VAC INLINE FLYING LEADS
2021/08/06
1301530262 MOLEX-1301530262 Datasheet
182Kb / 1P
GFCI 30A, 120/240VAC INLINE FLYING LEADS
2021/08/06
1301530264 MOLEX-1301530264 Datasheet
595Kb / 1P
30A 240VAC FIXED GFCI SINGLE PHASE #10AWG WIRE LEADS
2021/08/17
1301530266 MOLEX-1301530266 Datasheet
595Kb / 1P
30A 240VAC FIXED GFCI SINGLE PHASE #10AWG WIRE LEADS
2021/08/17
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com