Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMPC28AN Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

SMPC28AN Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce SMPC28AN
Télécharger  SMPC28AN Télécharger
Taille du fichier   109.07 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors

SMPC28AN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SMPC28AN Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce SMPC28AN
Télécharger  SMPC28AN Click to download

Taille du fichier   109.07 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors

SMPC28AN Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix


SMPC28AN Détails du produit

FEATURES
• Very low profile - typical height of 1.1 mm
• Ideal for automated placement
• Unidirection
• Excellent clamping capability
• Low incremental surge resistance
• Very fast response time
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak
of 260 °C
• AEC-Q101 qualified available
- Automotive ordering code: base P/NHM3
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
Use in sensitive electronics protection against voltage
transients induced by inductive load switching and lighting
on ICs, MOSFET, signal lines of sensor units for consumer,
computer, industrial and telecommunication. Sensitive
equipment against transient overvoltages.

MECHANICAL DATA
Case: SMPC (TO-277A)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-M3 - halogen-free, RoHS-compliant, and
industrial grade
Base P/NHM3 - halogen-free, RoHS-compliant, and
AEC-Q101 qualified
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
M3 and HM3 suffix meet JESD 201 class 2 whisker test
Polarity: the band denotes cathode end




Numéro de pièce similaire - SMPC28AN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SMPC28A VISHAY-SMPC28A Datasheet
94Kb / 5P
Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
19-Apr-11
More results


Description similaire - SMPC28AN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SMAJ188CA VISHAY-SMAJ188CA Datasheet
117Kb / 6P
Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
29-Oct-08
SMBG188CA VISHAY-SMBG188CA Datasheet
116Kb / 6P
Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
22-Oct-08
SMCJ188CA VISHAY-SMCJ188CA Datasheet
121Kb / 6P
Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
21-Oct-08
SMAJ5.0A VISHAY-SMAJ5.0A_12 Datasheet
389Kb / 5P
Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
26-Jan-12
1.5SMC200A-E357T VISHAY-1.5SMC200A-E357T Datasheet
98Kb / 6P
Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
14-Dec-12
P4SMA300AHE3-61 VISHAY-P4SMA300AHE3-61 Datasheet
94Kb / 6P
Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
13-Dec-12
SMAJ50A VISHAY-SMAJ50A Datasheet
85Kb / 5P
Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
21-Sep-12
SMC5K10A VISHAY-SMC5K10A Datasheet
92Kb / 5P
Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
06-Apr-17
SMBJ3V3 VISHAY-SMBJ3V3_V01 Datasheet
114Kb / 5P
Surface-Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
19-Apr-2021
1.5SMC VISHAY-1.5SMC_V01 Datasheet
110Kb / 6P
Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
30-Jun-2021
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com