Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

856082 Fiches technique (PDF) - TriQuint Semiconductor

856082 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
No de pièce 856082
Télécharger  856082 Télécharger
Taille du fichier   428.73 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 1765 MHz SAW Filter

856082 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
856082 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

No de pièce 856082
Télécharger  856082 Click to download

Taille du fichier   428.73 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 1765 MHz SAW Filter

856082 Fiches technique (HTML) - TriQuint Semiconductor




Numéro de pièce similaire - 856082

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TriQuint Semiconductor
856080 TRIQUINT-856080 Datasheet
451Kb / 7P
1960 MHz SAW Filter
856083 TRIQUINT-856083 Datasheet
430Kb / 5P
1855 MHz SAW Filter
More results


Description similaire - 856082

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
logo
EPCOS
B3773 EPCOS-B3773 Datasheet
74Kb / 9P
SAW filter 868.95 MHz
B7631 EPCOS-B7631 Datasheet
118Kb / 8P
SAW Components Low-Loss Filter for Mobile Communication 1765 / 1855 MHz
B7738 EPCOS-B7738 Datasheet
93Kb / 8P
SAW filter 719.0 MHz
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0702A TAI-SAW-TA0702A Datasheet
272Kb / 7P
SAW Filter 1765 MHz SMD 3.0X3.0 mm
logo
API Technologies Corp
SF0243BA03287S APITECH-SF0243BA03287S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 243 MHz SAW Bandpass Filter, 0.1 MHz Bandwidth
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com