Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AM6N7002KC6VR Fiches technique (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

AM6N7002KC6VR Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
No de pièce AM6N7002KC6VR
Télécharger  AM6N7002KC6VR Télécharger
Taille du fichier   460.47 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Site Internet  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Description MOSFET 60V DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE

AM6N7002KC6VR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AM6N7002KC6VR Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

No de pièce AM6N7002KC6VR
Télécharger  AM6N7002KC6VR Click to download

Taille du fichier   460.47 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Site Internet  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Description MOSFET 60V DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE

AM6N7002KC6VR Fiches technique (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


AM6N7002KC6VR Détails du produit

DESCRIPTION
V
DS 60 V
V
GS 2 0 V
ID(A)=
0.29 A
R
DS(ON) ON)=1.5Ω( @V GS =10V
R
DS(ON) ON)=2.0Ω( @V GS =4.5V
The
AM6N7002K is available i n SC 70 6 p ac kage

FEATURES
⚫ High Speed Switching
⚫ ESD Protection > 2 k V HBM
⚫ Availabl e in SC 70 6 p acka ge

APPLICATIONS
⚫ Portable appliances
⚫ Analog switching application.




Numéro de pièce similaire - AM6N7002KC6VR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Power
AM6N25-1100D ANALOGPOWER-AM6N25-1100D Datasheet
306Kb / 5P
N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
More results


Description similaire - AM6N7002KC6VR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN6A09DN8 ZETEX-ZXMN6A09DN8 Datasheet
694Kb / 8P
DUAL 60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMN6066SSD DIODES-DMN6066SSD Datasheet
712Kb / 8P
60V DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DS32109 Rev 1 - 2
DMN6070SSD DIODES-DMN6070SSD_15 Datasheet
240Kb / 6P
60V DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
DMN6066SSD DIODES-DMN6066SSD_15 Datasheet
441Kb / 9P
60V DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 4
DMN6040SSD DIODES-DMN6040SSD_15 Datasheet
254Kb / 6P
60V DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 4
logo
Pan Jit International I...
PJL9830A PANJIT-PJL9830A Datasheet
398Kb / 7P
60V Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJQ5866A-AU PANJIT-PJQ5866A-AU Datasheet
477Kb / 7P
60V Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
March 28,2019-REV.00
PJL9836A PANJIT-PJL9836A Datasheet
589Kb / 7P
60V Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
March 31,2017-REV.00
logo
TECH PUBLIC Electronics...
2N7002BKV TECHPUBLIC-2N7002BKV Datasheet
945Kb / 3P
60V Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SI1026X TECHPUBLIC-SI1026X Datasheet
949Kb / 3P
60V Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com