Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

856059 Fiches technique (PDF) - TriQuint Semiconductor

856059 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
No de pièce 856059
Télécharger  856059 Télécharger
Taille du fichier   591.39 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 2140 MHz SAW Delay Line

856059 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
856059 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

No de pièce 856059
Télécharger  856059 Click to download

Taille du fichier   591.39 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 2140 MHz SAW Delay Line

856059 Fiches technique (HTML) - TriQuint Semiconductor




Numéro de pièce similaire - 856059

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Alpha Wire
85605 ALPHAWIRE-85605 Datasheet
408Kb / 4P
16 (168(7x24)/38) AWG Bare Copper
logo
TriQuint Semiconductor
856055 TRIQUINT-856055 Datasheet
441Kb / 5P
942.5 MHz SAW Filter
856056 TRIQUINT-856056 Datasheet
444Kb / 6P
1880 MHz SAW Filter
logo
Alpha Wire
85605CY ALPHAWIRE-85605CY Datasheet
409Kb / 4P
16 (168(7x24)/38) AWG Bare Copper
More results


Description similaire - 856059

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TriQuint Semiconductor
855937 TRIQUINT-855937 Datasheet
490Kb / 5P
2140 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
SF2225E RFM-SF2225E Datasheet
489Kb / 5P
2140 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2225E MURATA-SF2225E Datasheet
489Kb / 5P
2140 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856562 TRIQUINT-856562_15 Datasheet
478Kb / 5P
2140 MHz SAW Filter
856649 TRIQUINT-856649_15 Datasheet
418Kb / 5P
2140 MHz SAW Delay Line
856738 TRIQUINT-856738_15 Datasheet
984Kb / 6P
2140 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1433A TAI-SAW-TA1433A Datasheet
232Kb / 8P
SAW Filter 2140 MHz
TA1587A TAI-SAW-TA1587A Datasheet
143Kb / 8P
SAW Filter 2140 MHz
TA1433C TAI-SAW-TA1433C Datasheet
395Kb / 8P
SAW Filter 2140 MHz
TA1845B TAI-SAW-TA1845B Datasheet
601Kb / 9P
SAW Filter 2140 MHz
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com