Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TGM-20-2002 Fiches technique (PDF) - Teledyne Technologies Incorporated

TGM-20-2002 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated
No de pièce TGM-20-2002
Télécharger  TGM-20-2002 Télécharger
Taille du fichier   895.28 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
Site Internet  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
Description Module Amplifier 2 GHz - 20 GHz

TGM-20-2002 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TGM-20-2002 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated

No de pièce TGM-20-2002
Télécharger  TGM-20-2002 Click to download

Taille du fichier   895.28 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
Site Internet  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
Description Module Amplifier 2 GHz - 20 GHz

TGM-20-2002 Fiches technique (HTML) - Teledyne Technologies Incorporated




Numéro de pièce similaire - TGM-20-2002

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Teledyne Technologies I...
TGM-20-2001 TELEDYNE-TGM-20-2001 Datasheet
907Kb / 2P
Module Amplifier 2 GHz - 20 GHz
TGM-20-2003 TELEDYNE-TGM-20-2003 Datasheet
895Kb / 2P
Module Amplifier 2 GHz - 20 GHz
TGM-20-2004 TELEDYNE-TGM-20-2004 Datasheet
907Kb / 2P
Module Amplifier 2 GHz - 20 GHz
More results


Description similaire - TGM-20-2002

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Teledyne Technologies I...
TGM-06-2002 TELEDYNE-TGM-06-2002 Datasheet
851Kb / 2P
Module Amplifier 2 GHz - 6 GHz
TGM-08-2001 TELEDYNE-TGM-08-2001 Datasheet
898Kb / 2P
Module Amplifier 2 GHz - 8 GHz
TGM-20-2001 TELEDYNE-TGM-20-2001 Datasheet
907Kb / 2P
Module Amplifier 2 GHz - 20 GHz
TGM-20-2003 TELEDYNE-TGM-20-2003 Datasheet
895Kb / 2P
Module Amplifier 2 GHz - 20 GHz
TGM-20-2004 TELEDYNE-TGM-20-2004 Datasheet
907Kb / 2P
Module Amplifier 2 GHz - 20 GHz
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC-C003 HITTITE-HMC-C003 Datasheet
500Kb / 4P
WIDEBAND POWER AMPLIFIER MODULE, 2 - 20 GHz
HMC-C023 HITTITE-HMC-C023 Datasheet
447Kb / 6P
WIDEBAND POWER AMPLIFIER MODULE, 2 - 20 GHz
logo
Teledyne Technologies I...
CGM-06-2002 TELEDYNE-CGM-06-2002 Datasheet
914Kb / 2P
Module Amplifier 2 GHz - 6 GHz
CGM-06-2003 TELEDYNE-CGM-06-2003 Datasheet
914Kb / 2P
Module Amplifier 2 GHz - 6 GHz
CGM-08-2001 TELEDYNE-CGM-08-2001 Datasheet
914Kb / 2P
Module Amplifier 2 GHz - 8 GHz
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com