Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

VSS8D3M6 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

VSS8D3M6 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce VSS8D3M6
Télécharger  VSS8D3M6 Télécharger
Taille du fichier   116.69 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier

VSS8D3M6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
VSS8D3M6 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce VSS8D3M6
Télécharger  VSS8D3M6 Click to download

Taille du fichier   116.69 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier

VSS8D3M6 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix


VSS8D3M6 Détails du produit

FEATURES
• Low-profile package
• Meets MSL level 1, per J-STD-020,
LF maximum peak of 260 °C
• AEC-Q101 qualified available
- Automotive ordering code: base P/NHM3
• Compatible to SOD-128 package case outline
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in high frequency inverters, freewheeling, DC/DC
converters, and polarity protection in commercial, industrial,
and automotive applications.

MECHANICAL DATA
Case: SlimSMAW (DO-221AD)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating 
Base P/N-M3 - halogen-free, RoHS-compliant
Base P/NHM3 - halogen-free, RoHS-compliant, and
AEC-Q101 qualified
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
M3 and HM3 suffix meet JESD 201 class 2 whisker test
Polarity: color band denotes cathode end




Numéro de pièce similaire - VSS8D3M6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
VSS8D3M6 VISHAY-VSS8D3M6 Datasheet
116Kb / 5P
Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
21-Jan-2019
VSS8D3M6-M3/H VISHAY-VSS8D3M6-M3/H Datasheet
116Kb / 5P
Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
21-Jan-2019
VSS8D3M6-M3/I VISHAY-VSS8D3M6-M3/I Datasheet
116Kb / 5P
Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
21-Jan-2019
VSS8D3M6HM3/H VISHAY-VSS8D3M6HM3/H Datasheet
116Kb / 5P
Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
21-Jan-2019
VSS8D3M6HM3/I VISHAY-VSS8D3M6HM3/I Datasheet
116Kb / 5P
Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
21-Jan-2019
More results


Description similaire - VSS8D3M6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
V3P6 VISHAY-V3P6 Datasheet
82Kb / 4P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
18-Oct-10
V3PAL45 VISHAY-V3PAL45 Datasheet
113Kb / 6P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
30-Jul-13
V4PAN50 VISHAY-V4PAN50_15 Datasheet
111Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
31-Jul-13
VSSB410S VISHAY-VSSB410S_15 Datasheet
83Kb / 4P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
05-Nov-13
VSSC8L45-M3 VISHAY-VSSC8L45-M3_15 Datasheet
81Kb / 4P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-Mar-14
VSSAF5M12 VISHAY-VSSAF5M12 Datasheet
109Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
VSSAF510 VISHAY-VSSAF510 Datasheet
108Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
VSSAF515 VISHAY-VSSAF515 Datasheet
108Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
VSSAF512 VISHAY-VSSAF512_V01 Datasheet
109Kb / 5P
Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
04-May-2018
V20PW22 VISHAY-V20PW22 Datasheet
133Kb / 5P
High Current Density Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
09-Jan-2020
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com