Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI1035X Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

SI1035X Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce SI1035X
Télécharger  SI1035X Télécharger
Taille du fichier   160.99 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET

SI1035X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SI1035X Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce SI1035X
Télécharger  SI1035X Click to download

Taille du fichier   160.99 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET

SI1035X Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix


SI1035X Détails du produit

FEATURES
• Halogen-free According to IEC 61249-2-21
Definition
• TrenchFET® Power MOSFET: 1.5 V Rated
• Very Small Footprint
• High-Side Switching
• Low On-Resistance:
N-Channel, 5 Ω
P-Channel, 8 Ω
• Low Threshold: ± 0.9 V (typ.)
• Fast Switching Speed: 45 ns (typ.)
• 1.5 V Operation
• Gate-Source ESD Protected: 2000 V
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC

BENEFITS
• Ease in Driving Switches
• Low Offset (Error) Voltage
• Low-Voltage Operation
• High-Speed Circuits
• Low Battery Voltage Operation

APPLICATIONS
• Replace Digital Transistor, Level-Shifter
• Battery Operated Systems
• Power Supply Converter Circuits
• Load/Power Switching Cell Phones, Pagers




Numéro de pièce similaire - SI1035X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI1035X VISHAY-SI1035X Datasheet
53Kb / 7P
Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
12-Mar-01
SI1035X VISHAY-SI1035X Datasheet
127Kb / 8P
Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
24-Mar-08
SI1035X VISHAY-SI1035X Datasheet
131Kb / 10P
Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
08-Nov-10
SI1035X-T1-E3 VISHAY-SI1035X-T1-E3 Datasheet
127Kb / 8P
Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
24-Mar-08
SI1035X-T1-GE3 VISHAY-SI1035X-T1-GE3 Datasheet
127Kb / 8P
Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
24-Mar-08
More results


Description similaire - SI1035X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI1035X VISHAY-SI1035X Datasheet
53Kb / 7P
Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
12-Mar-01
SI1016X VISHAY-SI1016X_08 Datasheet
107Kb / 8P
Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
03-Mar-08
SI1035X VISHAY-SI1035X_08 Datasheet
127Kb / 8P
Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
24-Mar-08
SI1016CX VISHAY-SI1016CX Datasheet
200Kb / 12P
Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
11-Apr-11
SI1035X VISHAY-SI1035X_10 Datasheet
131Kb / 10P
Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
08-Nov-10
SI1016X-T1 VISHAY-SI1016X-T1 Datasheet
216Kb / 17P
Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
03-Mar-08
logo
Vishay Telefunken
SI1016CX TFUNK-SI1016CX Datasheet
237Kb / 12P
Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1016CX VISHAY-SI1016CX_V01 Datasheet
240Kb / 12P
Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
09-Jun-14
SI1016X VISHAY-SI1016X_V01 Datasheet
159Kb / 10P
Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
25-Oct-10
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com