Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SQJ463EP Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

SQJ463EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce SQJ463EP_V01
Télécharger  SQJ463EP Télécharger
Taille du fichier   172.85 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQJ463EP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SQJ463EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce SQJ463EP_V01
Télécharger  SQJ463EP Click to download

Taille du fichier   172.85 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQJ463EP Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix


SQJ463EP Détails du produit

• Halogen-free According to IEC 61249-2-21
Definition
• TrenchFET® Power MOSFET
• AEC-Q101 Qualifiedd
• 100 % Rg and UIS Tested
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC




Numéro de pièce similaire - SQJ463EP_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SQJ463EP-T1-GE3 VISHAY-SQJ463EP-T1-GE3 Datasheet
77Kb / 4P
P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
29-Oct-12
SQJ463EP VISHAY-SQJ463EP_15 Datasheet
168Kb / 11P
Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
28-Nov-11
More results


Description similaire - SQJ463EP_V01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SQ2319ES VISHAY-SQ2319ES Datasheet
224Kb / 10P
Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 C MOSFET
07-Nov-11
SQD50P04-13L VISHAY-SQD50P04-13L_15 Datasheet
169Kb / 11P
Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
29-Dec-14
SQS401EN VISHAY-SQS401EN_15 Datasheet
1Mb / 14P
Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
31-Oct-11
SQM40031EL VISHAY-SQM40031EL Datasheet
173Kb / 6P
Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
23-Jan-17
SQM120P04-04L VISHAY-SQM120P04-04L_V01 Datasheet
165Kb / 9P
Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
06-Jul-2020
SQS415ENW VISHAY-SQS415ENW_V02 Datasheet
249Kb / 9P
Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
18-Dec-2019
SQM120P04-04L VISHAY-SQM120P04-04L_V02 Datasheet
164Kb / 9P
Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
06-Jul-2020
SQM50P04-09L VISHAY-SQM50P04-09L_V01 Datasheet
161Kb / 9P
Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
30-Jul-12
SQ4401CEY VISHAY-SQ4401CEY_V01 Datasheet
157Kb / 6P
Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
24-Jan-2022
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com