Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2787-2348 Fiches technique (PDF) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

2787-2348 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
No de pièce 2787-2348
Télécharger  2787-2348 Télécharger
Taille du fichier   231.02 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
Site Internet  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Description Power supply; Pro 2; 3-phase; 24 VDC output voltage

2787-2348 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2787-2348 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

No de pièce 2787-2348
Télécharger  2787-2348 Click to download

Taille du fichier   231.02 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
Site Internet  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Description Power supply; Pro 2; 3-phase; 24 VDC output voltage

2787-2348 Fiches technique (HTML) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG




Numéro de pièce similaire - 2787-2348

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
2787-2348 WAGO-2787-2348 Datasheet
1Mb / 6P
Power supply; Pro 2; 3-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current; TopBoost PowerBoost; communication capability
Version 11.02.2023
2787-2348 WAGO-2787-2348_V01 Datasheet
1Mb / 6P
Power supply; Pro 2; 3-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current; TopBoost PowerBoost; communication capability
Version 11.02.2023
More results


Description similaire - 2787-2348

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
787-844 WAGO-787-844 Datasheet
467Kb / 10P
Switched-mode power supply; Pro; 3-phase; 24 VDC output voltage;
787-850 WAGO-787-850 Datasheet
507Kb / 10P
Switched-mode power supply; Pro; 3-phase; 24 VDC output voltage
787-844-000-002 WAGO-787-844-000-002 Datasheet
465Kb / 10P
Switched-mode power supply; Pro; 3-phase; 24 VDC output voltage
2787-2144 WAGO-2787-2144 Datasheet
244Kb / 9P
Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage
18.10.2021
2787-2146 WAGO-2787-2146 Datasheet
217Kb / 9P
Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage
18.10.2021
2787-2147 WAGO-2787-2147 Datasheet
242Kb / 10P
Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage
18.10.2021
2787-2347 WAGO-2787-2347 Datasheet
226Kb / 9P
Power supply; Pro 2; 3-phase; 24 VDC output voltage; 20 A output current
18.10.2021
2787-099-000-001 WAGO-2787-099-000-001 Datasheet
242Kb / 3P
Power supply; Pro 2 IO-Link Bundle; 1-phase; 24 VDC output voltage;
18.10.2021
2787-099-000-002 WAGO-2787-099-000-002 Datasheet
234Kb / 3P
Power supply; Pro 2 IO-Link Bundle; 1-phase; 24 VDC output voltage
18.10.2021
2787-099-000-003 WAGO-2787-099-000-003 Datasheet
239Kb / 3P
Power supply; Pro 2 IO-Link Bundle; 1-phase; 24 VDC output voltage
18.10.2021
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com