Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

787-2742 Fiches technique (PDF) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

787-2742 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
No de pièce 787-2742
Télécharger  787-2742 Télécharger
Taille du fichier   360.46 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
Site Internet  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Description Power supply unit; Eco; 3-phase; 24 VDC output voltage

787-2742 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
787-2742 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

No de pièce 787-2742
Télécharger  787-2742 Click to download

Taille du fichier   360.46 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
Site Internet  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Description Power supply unit; Eco; 3-phase; 24 VDC output voltage

787-2742 Fiches technique (HTML) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG




Numéro de pièce similaire - 787-2742

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
787-2744 WAGO-787-2744 Datasheet
378Kb / 8P
Power supply; Eco; 3-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current
More results


Description similaire - 787-2742

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
787-742 WAGO-787-742 Datasheet
339Kb / 8P
Switched-mode power supply; Eco; 3-phase; 24 VDC output voltage;
787-738 WAGO-787-738 Datasheet
477Kb / 8P
Switched-mode power supply; Eco; 3-phase; 24 VDC output voltage
787-736 WAGO-787-736 Datasheet
416Kb / 8P
Switched-mode power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC output voltage;
787-734 WAGO-787-734 Datasheet
517Kb / 9P
Switched-mode power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC output voltage
787-732 WAGO-787-732 Datasheet
653Kb / 8P
Power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current;
787-722 WAGO-787-722 Datasheet
723Kb / 8P
Power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC output voltage; 5 A output current
787-712 WAGO-787-712 Datasheet
690Kb / 8P
Power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC output voltage; 2.5 A output current;
787-1722 WAGO-787-1722 Datasheet
648Kb / 8P
Switched-mode power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC output voltage
787-2744 WAGO-787-2744 Datasheet
378Kb / 8P
Power supply; Eco; 3-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current
2687-2142 WAGO-2687-2142 Datasheet
82Kb / 6P
Power supply; Eco 2; 1-phase; 24 VDC output voltage
18.10.2021
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com