Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA2468A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA2468A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA2468A
Télécharger  TA2468A Télécharger
Taille du fichier   586.14 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1638 MHz SMD 2.0횞1.6 mm (BW=24 MHz)

TA2468A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA2468A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA2468A
Télécharger  TA2468A Click to download

Taille du fichier   586.14 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1638 MHz SMD 2.0횞1.6 mm (BW=24 MHz)

TA2468A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Numéro de pièce similaire - TA2468A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Transko Electronics, In...
TA2468AM TRANSKO-TA2468AM Datasheet
392Kb / 4P
Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: March 2009
More results


Description similaire - TA2468A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2302A TAI-SAW-TA2302A Datasheet
792Kb / 6P
SAW Filter 1638 MHz
TA1735B TAI-SAW-TA1735B Datasheet
506Kb / 8P
SAW Filter 867.5 MHz SMD 2.0횞1.6 mm (BW=15 MHz)
TA2352A TAI-SAW-TA2352A Datasheet
487Kb / 7P
SAW Filter 1254.15 MHz SMD 2.0횞1.6 mm (BW=68.7 MHz)
TA2434A TAI-SAW-TA2434A Datasheet
515Kb / 7P
SAW Filter 332 MHz (BW 24 MHz) SMD 3.8X3.8 mm
TA2469A TAI-SAW-TA2469A Datasheet
561Kb / 7P
SAW Filter 1662.5 MHz SMD 2.0횞1.6 mm (BW=25 MHz)
TA2476A TAI-SAW-TA2476A Datasheet
787Kb / 7P
SAW Filter 866.5 MHz SMD 2.0횞1.6 mm (BW=7 MHz)
TA2489A TAI-SAW-TA2489A Datasheet
546Kb / 7P
SAW Filter 332 MHz (BW 24 MHz) SMD 3.8X3.8 mm
TA2498A TAI-SAW-TA2498A Datasheet
555Kb / 6P
SAW Filter 918.5 MHz SMD 2.0횞1.6 mm (BW=7 MHz)
TA2499A TAI-SAW-TA2499A Datasheet
492Kb / 6P
SAW Filter 1176 MHz SMD 2.0횞1.6 mm (BW=40 MHz)
TA2554A TAI-SAW-TA2554A Datasheet
601Kb / 7P
SAW Filter 875 MHz SMD 2.0횞1.6 mm (BW=10 MHz)
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com