Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA2120A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA2120A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA2120A
Télécharger  TA2120A Télécharger
Taille du fichier   420.51 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 2491.75 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=16.5 MHz)

TA2120A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA2120A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA2120A
Télécharger  TA2120A Click to download

Taille du fichier   420.51 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 2491.75 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=16.5 MHz)

TA2120A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Numéro de pièce similaire - TA2120A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Transko Electronics, In...
TA2120AM TRANSKO-TA2120AM Datasheet
430Kb / 4P
Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: January 2009
More results


Description similaire - TA2120A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1050B TAI-SAW-TA1050B Datasheet
474Kb / 7P
SAW Filter 670 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=20 MHz)
TA1083C TAI-SAW-TA1083C Datasheet
796Kb / 7P
SAW Filter 899 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=8 MHz)
TA1471B TAI-SAW-TA1471B Datasheet
644Kb / 6P
SAW Filter 918.6 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=3.6 MHz)
TA1663BA3110 TAI-SAW-TA1663BA3110 Datasheet
466Kb / 7P
SAW Filter 413 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=2 MHz)
TA1713A TAI-SAW-TA1713A Datasheet
470Kb / 7P
SAW Filter 1370 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=60 MHz)
TA1923A TAI-SAW-TA1923A Datasheet
449Kb / 7P
SAW Filter 1587.1 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=55 MHz)
TA1957A TAI-SAW-TA1957A Datasheet
427Kb / 7P
SAW Filter 1278.75 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=55 MHz)
TA2390A TAI-SAW-TA2390A Datasheet
340Kb / 7P
SAW Filter 1480 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=90 MHz)
TA2560A TAI-SAW-TA2560A Datasheet
1,003Kb / 7P
SAW Filter 750 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=35 MHz)
TA2674A TAI-SAW-TA2674A Datasheet
488Kb / 7P
SAW Filter 808 MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=4 MHz)
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com