Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA1699B Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1699B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA1699B
Télécharger  TA1699B Télécharger
Taille du fichier   477.21 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 2140MHz 60MHz BW Band 1 Rx SMD 1.1횞0.9 mm

TA1699B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA1699B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA1699B
Télécharger  TA1699B Click to download

Taille du fichier   477.21 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 2140MHz 60MHz BW Band 1 Rx SMD 1.1횞0.9 mm

TA1699B Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Numéro de pièce similaire - TA1699B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1699A TAI-SAW-TA1699A Datasheet
254Kb / 9P
SAW Filter 2140MHz 60MHz BW SMD 1.1X0.9 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1699A GOLLEDGE-TA1699A Datasheet
254Kb / 9P
SAW Filter 2140.0MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1699D TAI-SAW-TA1699D Datasheet
447Kb / 11P
SAW Filter 2140MHz 60MHz BW Band 1 Rx SMD 1.1횞0.9 mm
More results


Description similaire - TA1699B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1698A TAI-SAW-TA1698A Datasheet
433Kb / 9P
SAW Filter 2140MHz 60MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1699A TAI-SAW-TA1699A Datasheet
254Kb / 9P
SAW Filter 2140MHz 60MHz BW SMD 1.1X0.9 mm
TA1690D TAI-SAW-TA1690D Datasheet
431Kb / 11P
SAW Filter SAW Filter 881.5MHz Band 5 Rx SMD 1.1횞0.9 mm (BW=25 MHz)
TA1699D TAI-SAW-TA1699D Datasheet
447Kb / 11P
SAW Filter 2140MHz 60MHz BW Band 1 Rx SMD 1.1횞0.9 mm
TA1818B TAI-SAW-TA1818B Datasheet
474Kb / 8P
SAW Rx Filter 2140MHz LTE Band 1 SMD 1411 (60MHz BW)
TA1845A TAI-SAW-TA1845A Datasheet
553Kb / 9P
SAW Filter 2140MHz 60MHz BW Band 4 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TA1870A TAI-SAW-TA1870A Datasheet
609Kb / 10P
SAW Filter 1960MHz 60MHz BW Band 2 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TF0104B TAI-SAW-TF0104B Datasheet
650Kb / 13P
SAW DPX1950/2140MHz LTE Band 1 SMD 2016 (60MHz BW)
TA1870AM TAI-SAW-TA1870AM Datasheet
542Kb / 9P
SAW Filter 1960MHz 60MHz BW Band 2 Rx SMD 1.1횞0.9 mm
TA1870DA TAI-SAW-TA1870DA Datasheet
507Kb / 8P
SAW Filter 1960MHz 60MHz BW Band 2 Rx SMD 1.1횞0.9 mm
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com