Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SSP02XDSE10A1 Fiches technique (PDF) - Schneider Electric

SSP02XDSE10A1 Datasheet PDF - Schneider Electric
No de pièce SSP02XDSE10A1
Télécharger  SSP02XDSE10A1 Télécharger
Taille du fichier   136.0 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description SPD - XDSE Type 1 - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 100kA

SSP02XDSE10A1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SSP02XDSE10A1 Datasheet PDF - Schneider Electric

No de pièce SSP02XDSE10A1
Télécharger  SSP02XDSE10A1 Click to download

Taille du fichier   136.0 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description SPD - XDSE Type 1 - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 100kA

SSP02XDSE10A1 Fiches technique (HTML) - Schneider Electric




Numéro de pièce similaire - SSP02XDSE10A1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
SSP02XDSE10A SCHNEIDER-SSP02XDSE10A Datasheet
135Kb / 2P
SPD - XDSE Type 2 - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 100kA
Apr 16, 2020
More results


Description similaire - SSP02XDSE10A1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
SSP02XDSE10A SCHNEIDER-SSP02XDSE10A Datasheet
135Kb / 2P
SPD - XDSE Type 2 - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 100kA
Apr 16, 2020
SSP02XDSE15A SCHNEIDER-SSP02XDSE15A Datasheet
135Kb / 2P
SPD - XDSE Type 2 - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 150kA
Apr 16, 2020
SSP02XDSE15A1 SCHNEIDER-SSP02XDSE15A1 Datasheet
135Kb / 2P
SPD - XDSE Type 1 - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 150kA
Apr 16, 2020
SSP02XDSE20A SCHNEIDER-SSP02XDSE20A Datasheet
135Kb / 2P
SPD - XDSE Type 2 - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 200kA
Apr 16, 2020
SSP02XDSE20A1 SCHNEIDER-SSP02XDSE20A1 Datasheet
135Kb / 2P
SPD - XDSE Type 1 - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 200kA
Apr 16, 2020
SSP03XDSE10A SCHNEIDER-SSP03XDSE10A Datasheet
136Kb / 2P
SPD - XDSE Type 2 - 240/120V High Leg Delta - 3PH - 4 Wire - 100kA
Apr 16, 2020
SSP03XDSE10A1 SCHNEIDER-SSP03XDSE10A1 Datasheet
136Kb / 2P
SPD - XDSE Type 1 - 240/120V High Leg Delta - 3PH - 4 Wire - 100kA
Apr 16, 2020
SSP04XDSE10A1 SCHNEIDER-SSP04XDSE10A1 Datasheet
135Kb / 2P
SPD - XDSE Type 1 - 480Y/277V - 3PH - 4 Wire - 100kA
SSP08XDSE10A1 SCHNEIDER-SSP08XDSE10A1 Datasheet
135Kb / 2P
SPD - XDSE Type 1 - 600Y/347V - 3PH - 4 Wire - 100kA
SSP09XDSE10A1 SCHNEIDER-SSP09XDSE10A1 Datasheet
135Kb / 2P
SPD - XDSE Type 1 - 600V Delta - 3PH - 3 Wire - 100kA
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com