Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EL2019 Fiches technique (PDF) - Intersil Corporation

EL2019 Datasheet PDF - Intersil Corporation
No de pièce EL2019
Télécharger  EL2019 Télécharger
Taille du fichier   162.11 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  INTERSIL [Intersil Corporation]
Site Internet  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Description Fast, High Voltage Comparator with Master Slave Flip-Flop

EL2019 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
EL2019 Datasheet PDF - Intersil Corporation

No de pièce EL2019
Télécharger  EL2019 Click to download

Taille du fichier   162.11 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  INTERSIL [Intersil Corporation]
Site Internet  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Description Fast, High Voltage Comparator with Master Slave Flip-Flop

EL2019 Fiches technique (HTML) - Intersil Corporation


EL2019 Détails du produit

The EL2019 offers a new feature previously unavailable in a comparator before—a master/slave edge triggered flip-flop. The comparator output will only change output state after a positive going clock edge is applied. Thus the output cant feed back to the input and cause oscillation.

Features
• Comparator cannot oscillate
• Fast response—5ns data to clock setup, 20ns clock to output
• Wide input differential voltage range—24V on ±15V supplies
• Wide input common mode voltage range—±12V
• Precision input stage—VOS = 1.5mV
• Low input bias current—100nA
• Low input offset current—30nA
• ±4.5V to ±18V supplies
• Three-State TTL compatible output
• No supply current glitch during switching
• 103dB voltage gain (Low input uncertainty ≈ 30µV)
• 50% power reduction in shut-down mode
• Input and flip-flop remain active in shutdown mode

Applications
• Analog to digital converters
• ATE pin receiver
• Zero crossing detector
• Window detector
• “Go/no-go” detector




Numéro de pièce similaire - EL2019

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Intersil Corporation
EL2018 INTERSIL-EL2018 Datasheet
144Kb / 12P
Fast, High Voltage Comparator with Transparent Latch
December 1995
EL2018CN INTERSIL-EL2018CN Datasheet
144Kb / 12P
Fast, High Voltage Comparator with Transparent Latch
December 1995
More results


Description similaire - EL2019

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC10176 ONSEMI-MC10176 Datasheet
106Kb / 5P
Hex D Master/Slave Flip-Flop
1996 REV 5
MC10186 ONSEMI-MC10186 Datasheet
108Kb / 5P
Hex D Master-Slave Flip-Flop With Reset
1996 REV 5
MC10H176 ONSEMI-MC10H176 Datasheet
97Kb / 4P
Hex D Master-Slave Flip-Flop
1996 REV 5
MC10H186 ONSEMI-MC10H186 Datasheet
100Kb / 4P
Hex D Master-Slave Flip-Flop with Reset
1996 REV 5
logo
Toshiba Semiconductor
TC4027BP TOSHIBA-TC4027BP Datasheet
270Kb / 7P
DUAL J-K MASTER-SLAVE FLIP FLOP
logo
National Semiconductor ...
11C70 NSC-11C70 Datasheet
149Kb / 6P
MASTER-SLAVE D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC10135 ONSEMI-MC10135_02 Datasheet
112Kb / 8P
Dual J-K Master-Slave Flip-Flop
January, 2002 ??Rev. 7
MC10176 ONSEMI-MC10176_02 Datasheet
109Kb / 8P
Hex D Master/Slave Flip-Flop
January, 2002 ??Rev. 7
MC10186 ONSEMI-MC10186_02 Datasheet
110Kb / 8P
Hex D Master-Slave Flip-Flop with Reset
January, 2002 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC1670 MOTOROLA-MC1670 Datasheet
80Kb / 4P
Master-Slave Flip-Flop
More results




À propos de Intersil Corporation


Intersil Corporation était une société américaine de semi-conducteurs spécialisée dans la conception et la fabrication de circuits intégrés analogiques et de signaux mixtes à haute performance.
L'entreprise a été fondée en 1967 et était connue pour son expertise en matière de gestion de l'alimentation, de conversion des données et de technologies de radiofréquence (RF).
Les produits d'Intersil ont été utilisés dans un large éventail d'applications telles que l'électronique grand public, l'industrie, les télécommunications et l'aérospatiale et la défense.
En 2016, Intersil a été acquis par Renesas Electronics Corporation, une société de semi-conducteurs japonaise.
La marque et la technologie Intersil continuent d'être développées et vendues dans le cadre du portefeuille de produits de Renesas.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com